công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ACT04 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
SN74ACT04 Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện SN74ACT04
tải về  SN74ACT04 tải về
kích thước tập tin   920.46 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện SN74ACT04-Q1 Automotive Hex Inverters with TTL-Compatible Inputs

SN74ACT04 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SN74ACT04 Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ACT04
tải về  SN74ACT04 Click to download

kích thước tập tin   920.46 Kbytes
Page   23 Pages
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện SN74ACT04-Q1 Automotive Hex Inverters with TTL-Compatible Inputs

SN74ACT04 bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


SN74ACT04 Thông tin chi tiết sản phẩm

1 Features
• AEC-Q100 qualified for automotive applications:
– Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
– Device HBM ESD classification level 2
– Device CDM ESD classification level C4B
• Available in wettable flank QFN package
• Operating voltage range of 4.5V to 5.5V
• TTL-compatible inputs
• Continuous ±24mA output drive at 5V
• Supports up to ±75mA output drive at 5V
in short bursts
• Drives 50Ω transmission lines
• Fast operation with delay of 5.9ns max

2 Applications
• Drive an indicator LED
• Synchronize inverted clock inputs
• Invert a digital signal

3 Description
The SN74ACT04-Q1 device contains six independent
inverters with TTL-compatible inputs.




Số phần tương tự - SN74ACT04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ACT04 TI-SN74ACT04 Datasheet
509Kb / 15P
HEX INVERTERS
SN74ACT04 TI-SN74ACT04 Datasheet
657Kb / 17P
HEX INVERTERS
SN74ACT04 TI-SN74ACT04 Datasheet
656Kb / 17P
HEX INVERTERS
SN74ACT04 TI1-SN74ACT04 Datasheet
1Mb / 20P
HEX INVERTERS
SN74ACT04 TI-SN74ACT04 Datasheet
1Mb / 34P
SNx4ACT04 Hex Inverters
NOVEMBER 2024
More results


Mô tả tương tự - SN74ACT04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
74LVC14A DIODES-74LVC14A Datasheet
176Kb / 10P
HEX INVERTERS WITH SCHMITT TRIGGER INPUTS
Rev 3
logo
Texas Instruments
54LS14J TI1-54LS14J Datasheet
131Kb / 8P
Hex Inverters with Schmitt Trigger Inputs
logo
Diodes Incorporated
74LV14A DIODES-74LV14A Datasheet
285Kb / 9P
HEX INVERTERS WITH SCHMITT TRIGGER INPUTS
Rev 1
74HCT14 DIODES-74HCT14 Datasheet
266Kb / 8P
HEX INVERTERS WITH SCHMITT TRIGGER INPUTS
Rev 2
74HC14 DIODES-74HC14 Datasheet
293Kb / 9P
HEX INVERTERS WITH SCHMITT TRIGGER INPUTS
Rev 2
74AHCT14 DIODES-74AHCT14 Datasheet
292Kb / 8P
HEX INVERTERS WITH SCHMITT TRIGGER INPUTS
Rev 3
74AHC14 DIODES-74AHC14 Datasheet
263Kb / 8P
HEX INVERTERS WITH SCHMITT TRIGGER INPUTS
Rev 3
logo
Texas Instruments
SN74HCS04-Q1 TI1-SN74HCS04-Q1 Datasheet
270Kb / 17P
Automotive Hex Inverters with Schmitt-Trigger Inputs
SN74LV6T06-Q1 TI1-SN74LV6T06-Q1 Datasheet
860Kb / 18P
SN74LV6T06-Q1 Automotive Hex Open-Drain Inverters with Integrated Translation
AUGUST 2023
SN74AHCT165-Q1 TI1-SN74AHCT165-Q1 Datasheet
1Mb / 29P
SN74AHCT165-Q1 Automotive 8-Bit Parallel-Load Shift Register with TTL-Compatible Inputs
NOVEMBER 2023
More results




Giới thiệu về Texas Instruments


Texas Cụ (TI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế và sản xuất các sản phẩm bán dẫn và công nghệ máy tính.

Nó được thành lập vào năm 1930 và có trụ sở tại Dallas, Texas.

TI là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong việc sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và tín hiệu số (DSP), cũng như các bộ xử lý nhúng và các sản phẩm vi điều khiển khác.

Công ty phục vụ khách hàng trong một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

Danh mục sản phẩm của TI bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, IC quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và giải pháp kết nối không dây, trong số những người khác.

TI cam kết đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Tập trung vào tính bền vững và hiệu quả năng lượng, TI được dành riêng để tạo ra tác động tích cực đến thế giới thông qua công nghệ và sản phẩm của nó.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com