công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF50XX bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện REF50XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

REF50XX bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  REF50XX Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 46 page
background image
4 Device Comparison Table
Device Comparison
PRODUCT
Voltage
SOIC (8)
VSSOP (8)
NA
REF5020ID
REF5020AID
REF5020IDGK
REF5020AIDGK
2.048V
REF5025EID
REF5025ID
REF5025AID
REF5025IDGK
REF5025AIDGK
2.5V
REF5030EID
REF5030ID
REF5030AID
REF5030IDGK
REF5030AIDGK
3V
REF5040EID
REF5040ID
REF5040AID
REF5040IDGK
REF5040AIDGK
4.096V
REF5045EID
REF5045ID
REF5045AID
REF5045IDGK
REF5045AIDGK
4.5V
REF5050EID
REF5050ID
REF5050AID
REF5050IDGK
REF5050AIDGK
5.0V
NA
REF5010ID
REF5010AID
REF5010IDGK
REF5010AIDGK
10.0V
www.ti.com
REF5010, REF5020, REF5025, REF5030, REF5040, REF5045, REF5050
SBOS410L – JUNE 2007 – REVISED OCTOBER 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
3
Product Folder Links: REF5010 REF5020 REF5025 REF5030 REF5040 REF5045 REF5050



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com