công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF50XX bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

tên linh kiện REF50XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

REF50XX bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button REF50XX Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 46 page
background image
6.7 Typical Characteristics: REF50xxI, REF50xxAI (continued)
At TA = 25°C, ILOAD = 0, and VS = VOUT + 0.2V, unless otherwise noted. For VOUT ≤ 2.5V, the minimum supply voltage is
2.7 V.
CL = 10μF, IOUT = 1mA
Figure 6-19. Load Transient
200
s/div
ILOAD
-10mA
+10mA
10mA/div
10mV/div
CL = 10μF, IOUT = 10mA
Figure 6-20. Load Transient
20ms/div
V
OUT
V
IN
5mV/div
500mV/div
CL = 1μF
Figure 6-21. Line Transient
100 s/div
m
V
OUT
V
IN
5mV/div
500mV/div
CL = 10μF
Figure 6-22. Line Transient
Hours
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 1000
-100
-50
0
50
100
150
200
250
VSSOP-8
Figure 6-23. REF50xx Long-Term Stability (First 1000 Hours)
Hours
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
-100
-50
0
50
100
150
200
250
VSSOP-8
Figure 6-24. REF50xx Long-Term Stability (Second 1000 Hours)
www.ti.com
REF5010, REF5020, REF5025, REF5030, REF5040, REF5045, REF5050
SBOS410L – JUNE 2007 – REVISED OCTOBER 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
13
Product Folder Links: REF5010 REF5020 REF5025 REF5030 REF5040 REF5045 REF5050



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com