công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

REF50XX bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện REF50XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

REF50XX bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  REF50XX Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments REF50XX Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 46 page
background image
5 Pin Configuration and Functions
V
OUT
DNC
V
IN
TEMP
GND
DNC
1
2
3
6
5
4
TRIM/NR
NC
7
8
Not to scale
Figure 5-1. REF50xxAI, REF50xxID, DGK Packages
8-Pin SOIC, VSSOP
Top View
V
OUT
DNC
V
IN
TEMP
GND
EN
1
2
3
6
5
4
NR
NC
7
8
Not to scale
Figure 5-2. REF50xxEID Package
8-Pin SOIC
Top View
Table 5-1. Pin Functions
PIN
DESCRIPTION
NAME
REF50xxI, REF50xxA
REF50xxE
DNC
1, 8
8
Do not connect
EN
-
1
Device enable control. Low level input disables the reference output
and device enters shutdown mode. Device can be enabled by driving
voltage > 1.6V or leaving the EN pin floating.
VIN
2
2
Input supply voltage
TEMP
3
3
Temperature monitoring pin. Provides a temperature-dependent
output voltage
GND
4
4
Ground
TRIM/NR
5
-
Output adjustment or noise reduction pin
NR
-
5
Noise reduction pin
VOUT
6
6
Reference voltage output
NC
7
No internal connection
NC
7
Leave it floating or connect it to GND
REF5010, REF5020, REF5025, REF5030, REF5040, REF5045, REF5050
SBOS410L – JUNE 2007 – REVISED OCTOBER 2024
www.ti.com
4
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: REF5010 REF5020 REF5025 REF5030 REF5040 REF5045 REF5050



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com