công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

25Q128FVPF bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Winbond

tên linh kiện 25Q128FVPF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL/QUAD SPI & QPI
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WINBOND [Winbond]
Trang chủ  http://www.winbond.com
Logo WINBOND - Winbond

25Q128FVPF bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Winbond

Back Button 25Q128FVPF Datasheet HTML 5Page - Winbond 25Q128FVPF Datasheet HTML 6Page - Winbond 25Q128FVPF Datasheet HTML 7Page - Winbond 25Q128FVPF Datasheet HTML 8Page - Winbond 25Q128FVPF Datasheet HTML 9Page - Winbond 25Q128FVPF Datasheet HTML 10Page - Winbond 25Q128FVPF Datasheet HTML 11Page - Winbond 25Q128FVPF Datasheet HTML 12Page - Winbond 25Q128FVPF Datasheet HTML 13Page - Winbond Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 99 page
background image
W25Q128FV
Publication Release Date: May 13, 2016
- 8 -
Revision M
3.6 Ball Configuration TFBGA 8x6-mm (5x5 or 6x4 Ball Array)
D1
/HOLD(IO3)
/RESET
DI(IO0)
DO(IO1)
/WP (IO2)
D2
D3
D4
NC
E1
NC
NC
NC
E2
E3
E4
NC
F1
NC
NC
NC
F2
F3
F4
NC
A1
NC
NC
NC
A2
A3
A4
NC
B1
VCC
GND
CLK
B2
B3
B4
NC
C1
NC
/CS
C2
C3
C4
NC
Top View
Package Code C
D1
/HOLD(IO3)
/RESET
DI(IO0)
DO(IO1)
/WP (IO2)
D2
D3
D4
NC
E1
NC
NC
NC
E2
E3
E4
NC
B5
NC
NC
NC
A2
A3
A4
NC
B1
VCC
GND
CLK
B2
B3
B4
NC
C1
NC
/CS
C2
C3
C4
NC
Top View
Package Code B
C5
NC
D5
NC
E5
NC
A5
NC
Figure 1d. W25Q128FV Ball Assignments, 24-ball TFBGA 8x6-mm (Package Code B & C)
3.7 Ball Description TFBGA 8x6-mm
BALL
NO.
PIN NAME
I/O
FUNCTION
B2
CLK
I
Serial Clock Input
B3
GND
Ground
B4
VCC
Power Supply
C2
/CS
I
Chip Select Input
C4
/WP (IO2)
I/O
Write Protect Input (Data Input Output 2)(2)
D2
DO (IO1)
I/O
Data Output (Data Input Output 1)(1)
D3
DI (IO0)
I/O
Data Input (Data Input Output 0)(1)
D4
/HOLD or
/RESET
(IO3)
I/O
Hold or Reset Input (Data Input Output 3)(2)
Multiple
NC
No Connect
Notes:
1. IO0 and IO1 are used for Standard and Dual SPI instructions
2. IO0
– IO3 are used for Quad SPI instructions, /WP & /HOLD (or /RESET) functions are only available for Standard/Dual SPI.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com