công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIMXRT105PDJM4A bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PIMXRT105PDJM4A
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX RT1060 Crossover Processors for Consumer Products
PDF  119 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PIMXRT105PDJM4A bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - NXP Semiconductors

Back Button PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 68Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 69Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 70Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 71Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 72Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 73Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 119 page
background image
Electrical Characteristics
i.MX RT1060 Crossover Processors for Consumer Products, Rev. 4, 04/2024
NXP Semiconductors
69
Figure 37. Minimum Sample Time Vs Ras (Cas = 5 pF)
Figure 38. Minimum Sample Time Vs Ras (Cas = 10 pF)
4.8.3
ACMP
Table 56 lists the ACMP electrical specifications.
Table 56. Comparator and 6-bit DAC electrical specifications
Symbol
Description
Min.
Typ.
Max.
Unit
VDD
Supply voltage
3.0
—
3.6
V
IDDHS
Supply current, High-speed mode
(EN = 1, PMODE = 1)
—
347
—
A
IDDLS
Supply current, Low-speed mode
(EN = 1, PMODE = 0)
—
42
—
A
VAIN
Analog input voltage
VSS
—
VDD
V
VAIO
Analog input offset voltage
—
—
21
mV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com