công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIMXRT105PDJM4A bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PIMXRT105PDJM4A
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX RT1060 Crossover Processors for Consumer Products
PDF  119 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PIMXRT105PDJM4A bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - NXP Semiconductors

Back Button PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 41Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 42Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 43Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 44Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 45Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 46Page - NXP Semiconductors PIMXRT105PDJM4A Datasheet HTML 47Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 119 page
background image
Electrical Characteristics
i.MX RT1060 Crossover Processors for Consumer Products, Rev. 4, 04/2024
NXP Semiconductors
43
4.4.2
WDOG reset timing parameters
Figure 8 shows the WDOG reset timing and Table 29 lists the timing parameters.
Figure 8. WDOGn_B timing diagram
NOTE
RTC_XTALI is approximately 32 kHz. RTC_XTALI cycle is one period or
approximately 30 s.
NOTE
WDOGn_B output signals (for each one of the Watchdog modules) do not
have dedicated pins, but are muxed out through the IOMUX. See the IOMUX
manual for detailed information.
4.4.3
SCAN JTAG Controller (SJC) timing parameters
Figure 9 depicts the SJC test clock input timing. Figure 10 depicts the SJC boundary scan timing.
Figure 11 depicts the SJC test access port. Signal parameters are listed in Table 30.
Figure 9. Test clock input timing diagram
Table 29. WDOGn_B timing parameters
ID
Parameter
Min
Max
Unit
CC3
Duration of WDOGn_B Assertion
1
—
RTC_XTALI cycle
WDOGn_B
CC3
(Output)
JTAG_TCK
(Input)
VM
VM
VIH
VIL
SJ1
SJ2
SJ2
SJ3
SJ3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com