công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F913-E/SS bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F913-E/SS
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40/44/64-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with LCD Driver and nanoWatt Technology
PDF  330 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F913-E/SS bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F913-E/SS Datasheet HTML 53Page - Microchip Technology PIC16F913-E/SS Datasheet HTML 54Page - Microchip Technology PIC16F913-E/SS Datasheet HTML 55Page - Microchip Technology PIC16F913-E/SS Datasheet HTML 56Page - Microchip Technology PIC16F913-E/SS Datasheet HTML 57Page - Microchip Technology PIC16F913-E/SS Datasheet HTML 58Page - Microchip Technology PIC16F913-E/SS Datasheet HTML 59Page - Microchip Technology PIC16F913-E/SS Datasheet HTML 60Page - Microchip Technology PIC16F913-E/SS Datasheet HTML 61Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 330 page
background image
© 2007 Microchip Technology Inc.
DS41250F-page 55
PIC16F913/914/916/917/946
REGISTER 3-7:
WPUB: WEAK PULL-UP REGISTER
R/W-1
R/W-1
R/W-1
R/W-1
R/W-1
R/W-1
R/W-1
R/W-1
WPUB7
WPUB6
WPUB5
WPUB4
WPUB3
WPUB2
WPUB1
WPUB0
bit 7
bit 0
Legend:
R = Readable bit
W = Writable bit
U = Unimplemented bit, read as ‘0’
-n = Value at POR
‘1’ = Bit is set
‘0’ = Bit is cleared
x = Bit is unknown
bit 7-0
WPUB<7:0>: Weak Pull-up Register bits
1
= Pull-up enabled
0
= Pull-up disabled
Note 1:
Global RBPU must be enabled for individual pull-ups to be enabled.
2:
The weak pull-up device is automatically disabled if the pin is in Output mode (TRISx<7:0> = 0).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com