công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4DIR1401H bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện 4DIR1401H
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISOFACE™ Digital Isolator 4DIRx4xxH family
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

4DIR1401H bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Infineon Technologies AG

Back Button 4DIR1401H Datasheet HTML 45Page - Infineon Technologies AG 4DIR1401H Datasheet HTML 46Page - Infineon Technologies AG 4DIR1401H Datasheet HTML 47Page - Infineon Technologies AG 4DIR1401H Datasheet HTML 48Page - Infineon Technologies AG 4DIR1401H Datasheet HTML 49Page - Infineon Technologies AG 4DIR1401H Datasheet HTML 50Page - Infineon Technologies AG 4DIR1401H Datasheet HTML 51Page - Infineon Technologies AG 4DIR1401H Datasheet HTML 52Page - Infineon Technologies AG 4DIR1401H Datasheet HTML 53Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 60 page
background image
4.7.4.6
Power supply - 4DIR142xH (3+1 EN1 neg.)
Table 41
Power supply - 4DIR142xH (3+1 EN1 neg.)
Parameter
Symbol
Values
Unit
Note or condition
Min. Typ. Max.
Supply current - DC input
IDD1
 
 
 
 
2.8
 
mA
VINx = VDDI 1)
 
Supply current - DC input
IDD2
 
 
 
 
2.2
 
mA
VINx = VDDI 1)
 
Supply current - DC input
IDD1
 
 
 
 
2.8
mA
VINx = 0 V
 
Supply current - DC input
IDD2
 
 
 
 
2.2
mA
VINx = 0 V
 
Supply current - AC input
IDD1_1Mb
 
 
3.5
 
mA
DR = 1 Mbps
Supply current - AC input
IDD2_1Mb
 
 
 
2.4
 
mA
DR = 1 Mbps
Supply current - AC input
IDD1_10Mb
 
 
 
8
 
mA
DR = 10 Mbps
Supply current - AC input
IDD2_10Mb
 
 
 
5
 
mA
DR = 10 Mbps
Supply current - AC input
IDD1_20Mb
 
 
 
13.8
mA
DR = 20 Mbps
Supply current - AC input
IDD2_20Mb
 
 
7.6
 
mA
DR = 20 Mbps
Supply current - AC input
IDD1_40Mb
 
 
 
26
mA
DR = 40 Mbps
Supply current - AC input
IDD2_40Mb
 
 
13
mA
DR = 40 Mbps
1)
VDDI = Input-side supply voltage. For input channels on side 1 it is VDD1 and for input channels on side 2 it is VDD2
ISOFACE™ Digital Isolator 4DIRx4xxH family
Robust Digital Isolators with precise timing and low power consumption
4 Thermal and electrical characteristics
Datasheet
49
V1.6
2024-04-17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com