công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA8421 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA8421
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hi-fi stereo audio processor; I2C bus
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA8421 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA8421 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 26 page
background image
May 1988
15
Philips Semiconductors
Product specification
Hi-fi stereo audio processor; I2C bus
TDA8421
HEADPHONE CHANNEL OUTPUTS
CH2 LEFT (pin 22); CH2 RIGHT (pin 7)
Output voltage range (r.m.s. value)
at THD
≤ 0,5%
Vo(rms)
2
−−
V
Load resistance
RL
10
−−
k
Ω
Output impedance
ZO
−−
100
Ω
Noise level
(weighted according to CCIR468-2)
gain = 0 dB
Vn
−
15
−µV
gain = 16 dB
Vn
−
12
25
µV
gain =
≤ −90 dB
Vn
−
10
−µV
Total harmonic distortion
(f = 20 Hz to 12,5 kHz)
for Vi(rms) = 0,2 V;
gain = 0 dB to
−30 dB
THD
−
0,01
0,2
%
for Vi(rms) = 1,0 V;
gain = 0 dB to
−30 dB
THD
−
0,1
−
%
for Vi(rms) = 2,0 V
gain =
−4 dB to −30 dB
THD
−
0,3
−
%
Channel separation at 10 kHz
gain = 0 dB
α
cr
−
75
−
dB
Ripple rejection (gain = 0 dB;
bass and treble in linear position)
fripple = 100 Hz
RR100
−
50
−
dB
Crosstalk attenuation from logic
inputs to AF outputs (gain = 0 dB;
bass and treble in linear position)
α
L
−
110
−
dB
Crosstalk between any input/output
f = 100 Hz to 12,5 kHz
α
65
70
−
dB
Crosstalk IN1/IN2
gain = 0 dB; RG = 0
α
95
100
−
dB
PARAMETER
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com