công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA8421 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA8421
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hi-fi stereo audio processor; I2C bus
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA8421 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA8421 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 26 page
background image
May 1988
14
Philips Semiconductors
Product specification
Hi-fi stereo audio processor; I2C bus
TDA8421
Loudspeaker channel (CH1)
Control range at f = 1 kHz
maximum voltage gain (16 dB step)
Gmax
15
−−
dB
minimum voltage gain (
−62 dB step)
Gmin
−60
−−
dB
last position
Goff
−80
−85
−
dB
mute position
Gmute
−85
−90
−
dB
Resolution
Gstep
−
2
−
dB/step
Gain difference between left and
right AF channel (note 1)
gain from 16 dB to
−30 dB
∆G
−−
0,5
dB
gain from
−30 dB to −62 dB
∆G
−−
1dB
TREBLE CONTROL (CH1)
For truth table see Table 10
Control range
for C10-5; C19-5 = 5,6 nF
Maximum emphasis at 15 kHz with
respect to linear position
G
11
12
13
dB
Maximum attenuation at 15 kHz with
respect to linear position
G
11
12
13
dB
Resolution
Gstep
−
3
−
dB/step
BASS CONTROL
For truth table see Table 9
Control range
for C8-9; C20-21 = 33 nF
Maximum emphasis at 40 kHz with
respect to linear position
G
14
15
16
dB
Maximum attenuation at 40 kHz with
respect to linear position
G
11
12
13
dB
Resolution
Gstep
−
3
−
dB/step
SPATIAL AND PSEUDO FUNCTION
Spatial:
Antiphase crosstalk
α−
50
−
%
Pseudo:
Phase shift (see Fig.15)
PARAMETER
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com