công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA8421 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA8421
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hi-fi stereo audio processor; I2C bus
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TDA8421 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA8421 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors TDA8421 Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 26 page
background image
May 1988
12
Philips Semiconductors
Product specification
Hi-fi stereo audio processor; I2C bus
TDA8421
AC CHARACTERISTICS
VCC = 12 V; bass/treble in linear position; pseudo and spatial stereo off; RL > 10 kΩ; CL < 100 pF;
Tamb = 25 °C unless otherwise specified.
PARAMETER
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
I2C bus timing (see Fig.6)
SDA, SCL (pin 13 and 14)
Clock frequency range
fSCL
0
−
100
kHz
The HIGH period of the clock
tHIGH
4
−−
µs
The LOW period of the clock
tLOW
4,7
−−
µs
SCL rise time
tr
−−
1
µs
SCL fall time
tf
−−
0,3
µs
Set-up time for start condition
tSU;STA
4,7
−−
µs
Hold time for start condition
tHD; STA
4
−−
µs
Set-up time for stop condition
tSU; STO
4,7
−−
µs
Time bus must be free before a new
transmission can start
tBUF
4,7
−−
µs
Set-up time DATA
tSU; DAT
250
−−
ns
Input signals
IN1 L (pin 26) IN1 R (pin 28)
IN2 L (pin 1) IN2 R (pin 3)
Input signal handling (r.m.s. value)
at Vu = −4 dB; THD ≤ 0,5%
Vi(rms)
2
−−
V
Input resistance
Rn-5
35
50
−
k
Ω
Frequency response (
−0,5 dB)
bass and treble in linear position;
stereo mode; effects off
f
20
−
20 000
Hz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com