công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SAA3004P bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SAA3004P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Remote control transmitter
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SAA3004P bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - NXP Semiconductors

Back Button SAA3004P Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SAA3004P Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SAA3004P Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SAA3004P Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SAA3004P Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SAA3004P Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors SAA3004P Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors SAA3004P Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors SAA3004P Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
August 1982
13
Philips Semiconductors
Product specification
Remote control transmitter
SAA3004
PACKAGE OUTLINE
UNIT
A
max.
1
2
b1
cD
E
e
MH
L
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
EIAJ
mm
inches
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)
SOT146-1
92-11-17
95-05-24
A
min.
A
max.
b
Z
max.
w
M E
e 1
1.73
1.30
0.53
0.38
0.36
0.23
26.92
26.54
6.40
6.22
3.60
3.05
0.254
2.54
7.62
8.25
7.80
10.0
8.3
2.0
4.2
0.51
3.2
0.068
0.051
0.021
0.015
0.014
0.009
1.060
1.045
0.25
0.24
0.14
0.12
0.01
0.10
0.30
0.32
0.31
0.39
0.33
0.078
0.17
0.020
0.13
SC603
MH
c
(e )
1
ME
A
L
A1
w M
b1
e
D
A2
Z
20
1
11
10
b
E
pin 1 index
0
5
10 mm
scale
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
(1)
(1)
(1)
DIP20: plastic dual in-line package; 20 leads (300 mil)
SOT146-1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com