công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB95F134JS bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB95F134JS
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit Proprietary Microcontrollers
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB95F134JS bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - fujitsu semiconductor

Back Button MB95F134JS Datasheet HTML 38Page - fujitsu semiconductor MB95F134JS Datasheet HTML 39Page - fujitsu semiconductor MB95F134JS Datasheet HTML 40Page - fujitsu semiconductor MB95F134JS Datasheet HTML 41Page - fujitsu semiconductor MB95F134JS Datasheet HTML 42Page - fujitsu semiconductor MB95F134JS Datasheet HTML 43Page - fujitsu semiconductor MB95F134JS Datasheet HTML 44Page - fujitsu semiconductor MB95F134JS Datasheet HTML 45Page - fujitsu semiconductor MB95F134JS Datasheet HTML 46Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 63 page
background image
MB95130M Series
42
(5) Peripheral Input Timing
(VCC
= 5.0 V ± 10%, AVSS = VSS = 0.0 V, TA = − 40 °C to + 85 °C)
* : Refer to “ (2) Source Clock/Machine Clock” for tMCLK.
Parameter
Symbol
Pin name
Value
Unit
Remarks
Min
Max
Peripheral input “H” pulse
tILIH
INT00 to INT07,
EC0, TRG0/ADTG
2 tMCLK*
⎯
ns
Peripheral input “L” pulse
tIHIL
2 tMCLK*
⎯
ns
tILIH
INT00 to INT07,
EC0,TRG0/ADTG
0.8 VCC 0.8 VCC
0.2 VCC
0.2 VCC
tIHIL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com