| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8250VR bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8250VR bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
52 / 60 page ![]() MPC8250 Hardware Specifications, Rev. 1 52 Freescale Semiconductor Pinout PA23 H261 PA24/MSNUM1 F251 PA25/MSNUM0 D261 PA26/FCC1_MII_RX_ER D251 PA27/FCC1_MII_RX_DV C251 PA28/FCC1_MII_TX_EN C221 PA29/FCC1_MII_TX_ER B211 PA30/FCC1_MII_CRS/FCC1_RTS A201 PA31/FCC1_MII_COL A191 PB4/FCC3_TXD3/L1RSYNCA2/ FCC3_RTS AD211 PB5/FCC3_TXD2/L1TSYNCA2/ L1GNTA2 AD221 PB6/FCC3_TXD1/L1RXDA2/L1RXD0A2 AC221 PB7/FCC3_TXD0/FCC3_TXD/ L1TXDA2/L1TXD0A2 AE261 PB8/FCC3_RXD0/FCC3_RXD/TXD3 AB231 PB9/FCC3_RXD1/L1TXD2A2 AC261 PB10/FCC3_RXD2 AB261 PB11/FCC3_RXD3 AA251 PB12/FCC3_MII_CRS/TXD2 W261 PB13/FCC3_MII_COL/L1TXD1A2 W251 PB14/FCC3_MII_TX_EN/RXD3 V241 PB15/FCC3_MII_TX_ER/RXD2 U241 PB16/FCC3_MII_RX_ER/CLK18 R221 PB17/FCC3_MII_RX_DV/CLK17 R231 PB18/FCC2_RXD3/L1CLKOD2/ L1RXD2A2 M231 PB19FCC2_RXD2/L1RQD2/L1RXD3A2 L241 PB20/FCC2_RXD1/L1RSYNCD2/ L1TXD1A1 K241 PB21/FCC2_RXD0/FCC2_RXD/ L1TSYNCD2/L1GNTD2 L211 PB22/FCC2_TXD0/FCC2_TXD/ L1RXDD2 P251 PB23/FCC2_TXD1/L1TXDD2 N251 PB24/FCC2_TXD2/L1RSYNCC2 E261 PB25/FCC2_TXD3/L1TSYNCC2/ L1GNTC2 H231 PB26/FCC2_MII_CRS/L1RXDC2 C261 PB27/FCC2_MII_COL/L1TXDC2 B261 PB28/FCC2_MII_RX_ER/FCC2_RTS/ L1TSYNCB2/L1GNTB2/TXD1 A221 PB29/L1RSYNCB2/ FCC2_MII_TX_EN A211 Table 21. MPC8250 VR Package Pinout List (continued) Pin Name Ball |