công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBM29F004TC-70PD bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - SPANSION

tên linh kiện MBM29F004TC-70PD
Giải thích chi tiết về linh kiện  FLASH MEMORY CMOS 4 M (512 K X 8) BIT
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MBM29F004TC-70PD bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - SPANSION

Back Button MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 6Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 7Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 8Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 9Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 10Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 11Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 12Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 13Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 14Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 53 page
background image
MBM29F004TC/004BC-70/90
10
s FLEXIBLE SECTOR-ERASE ARCHITECTURE
• One 16 K byte, two 8 K bytes, one 32 K byte, and seven 64 K bytes sectors.
• Individual-sector, multiple-sector, or bulk-erase capability.
• Individual or multiple-sector protection is user definable.
Table 5
Sector Address Tables (MBM29F004TC)
Table 6
Sector Address Tables (MBM29F004BC)
Sector
Address
A18
A17
A16
A15
A14
A13
Address Range
SA0
0
0
0
X
X
X
00000h to 0FFFFh
SA1
0
0
1
X
X
X
10000h to 1FFFFh
SA2
0
1
0
X
X
X
20000h to 2FFFFh
SA3
0
1
1
X
X
X
30000h to 3FFFFh
SA4
1
0
0
X
X
X
40000h to 4FFFFh
SA5
1
0
1
X
X
X
50000h to 5FFFFh
SA6
1
1
0
X
X
X
60000h to 6FFFFh
SA7
1
1
1
0
X
X
70000h to 77FFFh
SA8
1
1
1
1
0
0
78000h to 79FFFh
SA9
1
1
1
1
0
1
7A000h to 7BFFFh
SA10
1
1
1
1
1
X
7C000h to 7FFFFh
Sector
Address
A18
A17
A16
A15
A14
A13
Address Range
SA0
0
0
0
0
0
X
00000h to 03FFFh
SA1
0
0
0
0
1
0
04000h to 05FFFh
SA2
0
0
0
0
1
1
06000h to 07FFFh
SA3
0
0
0
1
X
X
08000h to 0FFFFh
SA4
0
0
1
X
X
X
10000h to 1FFFFh
SA5
0
1
0
X
X
X
20000h to 2FFFFh
SA6
0
1
1
X
X
X
30000h to 3FFFFh
SA7
1
0
0
X
X
X
40000h to 4FFFFh
SA8
1
0
1
X
X
0
50000h to 5FFFFh
SA9
1
1
0
X
X
1
60000h to 6FFFFh
SA10
1
1
1
X
X
X
70000h to 7FFFFh



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com