công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBM29F004TC-70PD bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - SPANSION

tên linh kiện MBM29F004TC-70PD
Giải thích chi tiết về linh kiện  FLASH MEMORY CMOS 4 M (512 K X 8) BIT
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

MBM29F004TC-70PD bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - SPANSION

Back Button MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 35Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 36Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 37Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 38Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 39Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 40Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 41Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 42Page - SPANSION MBM29F004TC-70PD Datasheet HTML 43Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 53 page
background image
MBM29F004TC/004BC-70/90
39
Figure 14
DQ2 vs. DQ6
Note : DQ2 is read from the erase-suspended sector.
Enter
Embedded
Erasing
Erase
Suspend
Erase
Resume
Enter Erase
Suspend Program
Erase
Suspend
Program
Erase
Complete
Erase
Erase Suspend
Read
Erase Suspend
Read
Erase
DQ6
DQ2
WE
Toggle
DQ2 and DQ6
with OE
tVLHT
tVIDR
xxxh
xxxh
90h
OE
CE
A18 to A0
D7 to D0
VID
5 V
WE
F0h or 00h
Note : This command is to complete Temporary Sector Unprotection mode or Extended Sector
Protection.
Figure 15 AC Waveforms for Sector Relock



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com