công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CT418 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Allegro MicroSystems

tên linh kiện CT418
Giải thích chi tiết về linh kiện  XtremeSense™ TMR Current Sensor with Ultra-Low Noise and <1% Total Error
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

CT418 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Allegro MicroSystems

Back Button CT418 Datasheet HTML 20Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 21Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 22Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 23Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 24Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 25Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 26Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 27Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 28Page - Allegro MicroSystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 34 page
background image
XtremeSense™ TMR Current Sensor
with Ultra-Low Noise and <1% Total Error
CT418
24
Allegro MicroSystems
955 Perimeter Road
Manchester, NH 03103-3353 U.S.A.
www.allegromicro.com
CT418-xSN865MR: ±65 A – ELECTRICAL CHARACTERISTICS: Valid for VCC = 4.75 to 5.50 V, CBYP = 1.0 µF, and TA =
–40°C to 125°C, typical values are VCC = 5.00 V and TA = 25°C, unless otherwise specified
Characteristics
Symbol
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Current Range
IRANGE
–65
–
65
A
Voltage Output Quiescent
VOQ
TA = 25°C, IP = 0 A
2.495
2.500
2.505
V
Sensitivity
S
IRANGE(MIN) < IP < IRANGE(MAX)
–
30.8
–
mV/A
Bandwidth [1]
fBW
Small Signal = –3 dB, CFILTER = 5 pF
–
1.0
–
MHz
Noise [1]
eN
TA = 25°C, fBW = 100 kHz
–
13.5
–
mARMS
OUT ACCURACY PERFORMANCE
Total Output Error
EOUT
IP = IP(MAX) @ TA = 25°C
–
±1.0
–
% FS
EOUT_H
IP = IP(MAX) @ TA = 25°C to 125°C
–
±1.0
±2.5
% FS
EOUT_C
IP = IP(MAX) @ TA = –40°C to 25°C
–
±1.0
±3.0
% FS
Non-Linearity Error [1]
ELIN
IP = IP(MAX), TA = –40°C to 125°C
–
±0.2
–
% FS
Sensitivity Error [1]
ESENS
IP = IP(MAX), TA = –40°C to 125°C
–
±0.2
–
% FS
Offset Voltage [1]
VOFFSET IP = 0 A, TA = –40°C to 125°C
–
±4.0
–
mV
–
±0.1
–
% FS
LIFETIME DRIFT
Total Output Error Lifetime Drift [1]
ETOT_DRIFT IP = IP(MAX)
–
±1.0
–
% FS
[1]
Guaranteed by design and characterization; not tested in production.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com