công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CT418 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Allegro MicroSystems

tên linh kiện CT418
Giải thích chi tiết về linh kiện  XtremeSense™ TMR Current Sensor with Ultra-Low Noise and <1% Total Error
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

CT418 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Allegro MicroSystems

Back Button CT418 Datasheet HTML 9Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 10Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 11Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 12Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 13Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 14Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 15Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 16Page - Allegro MicroSystems CT418 Datasheet HTML 17Page - Allegro MicroSystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 34 page
background image
XtremeSense™ TMR Current Sensor
with Ultra-Low Noise and <1% Total Error
CT418
13
Allegro MicroSystems
955 Perimeter Road
Manchester, NH 03103-3353 U.S.A.
www.allegromicro.com
ELECTRICAL CHARACTERISTICS FOR CT418-xSN820MR
VCC = 5.00 V, TA = 25°C, and CBYP = 1.0 µF (unless otherwise specified)
Figure 17: Total Output Error vs. Current vs.
Temperature
Figure 18: Noise Density vs. Frequency
Figure 19: CT418 Current Derating Curve for 20 APK (14.1 ADC)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com