công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

78613/1MC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Murata Power Solutions Inc.

tên linh kiện 78613/1MC
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Pulse Transformers
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.

78613/1MC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Murata Power Solutions Inc.

  78613/1MC Datasheet HTML 1Page - Murata Power Solutions Inc. 78613/1MC Datasheet HTML 2Page - Murata Power Solutions Inc. 78613/1MC Datasheet HTML 3Page - Murata Power Solutions Inc. 78613/1MC Datasheet HTML 4Page - Murata Power Solutions Inc. 78613/1MC Datasheet HTML 5Page - Murata Power Solutions Inc. 78613/1MC Datasheet HTML 6Page - Murata Power Solutions Inc. 78613/1MC Datasheet HTML 7Page - Murata Power Solutions Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
KMP_786C_C03 Page 3 of 7
786 Series
General Purpose Pulse Transformers
www.murata.com
ORDER CODE DETAILS
Order Code
Package Type
Packaging Type
Quantity
786XX/XC
6 Pin DIL
Tube
50
786XX/XMC
6 Pin SM
Tube
50
786XX/XMC-R
6 Pin SM
Tape & Reel
500
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Operating free air temperature range
0°C to 70°C
Storage temperature range
-60°C to 125°C
SOLDERING INFORMATION1
Pin finish
Matte tin
Peak wave solder temperature
300°C for 10 seconds
Peak reflow temperature2
220°C
All specifications typical at T
A
=25°C
1 For further information, please visit www.murata-ps.com/rohs
2 For higher temperature reflow variants see 786J series datasheet



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com