| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DP83848C bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DP83848C bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - National Semiconductor (TI) |
|
78 / 82 page ![]() 78 www.national.com 8.2.26 RMII Transmit Timing Parameter Description Notes Min Typ Max Units T2.26.1 X1 Clock Period 50 MHz Reference Clock 20 ns T2.26.2 TXD[1:0], TX_EN, Data Setup to X1 rising 4 ns T2.26.3 TXD[1:0], TX_EN, Data Hold from X1 rising 2 ns T2.26.4 X1 Clock to PMD Output Pair Latency From X1 Rising edge to first bit of symbol 17 bits X1 TXD[1:0] TX_EN Valid Data T2.26.2 T2.26.3 T2.26.1 PMD Output Pair Symbol T2.26.4 |