công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TUSB2E22 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TUSB2E22
Giải thích chi tiết về linh kiện  TUSB2E22 eUSB2-USB 2.0 Dual Repeater
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TUSB2E22 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TUSB2E22 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TUSB2E22 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TUSB2E22 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TUSB2E22 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TUSB2E22 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TUSB2E22 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TUSB2E22 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TUSB2E22 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TUSB2E22 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 30 page
background image
Table 5-2. Pin Functions (continued)
PIN
TYPE(1)
RESET
STATE
ASSOCIATED
ESD SUPPLY
DESCRIPTION
NAME
NO.
EQ0
2
Digital I/O
Hi-Z (input)
VDD3V3
Compensation Level 0: EQ1=low EQ0= low
Compensation Level 1: EQ1=low EQ0=high
Compensation Level 2: EQ1=high EQ0=low
Compensation Level 3: EQ1=high EQ0=high
Pins are sampled at RESETB de-assertion
EQ1
4
Digital I/O
Hi-Z (input)
VDD3V3
eDP0
16
Analog I/O
Hi-Z
VDD1V8
eUSB2 port 0 D+ pin
eDN0
17
Analog I/O
Hi-Z
VDD1V8
eUSB2 port 0 D- pin
eDN1
19
Analog I/O
Hi-Z
VDD1V8
eUSB2 port 1 D- pin
eDP1
20
Analog I/O
Hi-Z
VDD1V8
eUSB2 port 1 D+ pin
DPA
10
Analog I/O
Hi-Z
VDD3V3
USB port A D+ pin
DNA
9
Analog I/O
Hi-Z
VDD3V3
USB port A D- pin
DNB
7
Analog I/O
Hi-Z
VDD3V3
USB port B D- pin
DPB
6
Analog I/O
Hi-Z
VDD3V3
USB port B D+ pin
(1)
PWR = power, GND = ground, I = input, O = output
www.ti.com
TUSB2E22
SNLS648B – FEBRUARY 2019 – REVISED OCTOBER 2023
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
5
Product Folder Links: TUSB2E22



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com