công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1K bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - RFE international

tên linh kiện ES1K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Super Fast Recifier Diodes ES1A Through ES1K
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFE [RFE international]
Trang chủ  http://www.rfeinc.com
Logo RFE - RFE international

ES1K bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - RFE international

  ES1K Datasheet HTML 1Page - RFE international ES1K Datasheet HTML 2Page - RFE international ES1K Datasheet HTML 3Page - RFE international  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
PREFERED
P/N
PACKAGE
CODE
UNIT WEIGHT(g)
MINIMUM
PACKAGE(pcs)
INNER BOX
QUANTITY(pcs)
OUTER CARTON
QUANTITY(pcs)
DELIVERY
MODE
ES1A- ES1K
F1
Approximate 0.059
5000
10000
80000
13” reel
ES1A- ES1K
F2
Approximate 0.059
7500
15000
120000
13” reel
ES1A- ES1K
F3
Approximate 0.059
7500
15000
60000
13” reel
ES1A- ES1K
F4
Approximate 0.059
1800
7200
57600
7” reel
ES1A- ES1K
F5
Approximate 0.059
2000
8000
64000
7” reel
ES1A- ES1K
F6
Approximate 0.059
5000
10000
100000
13” reel
DO-214AC(SMA)
Dim
Min
Max
A
1.25
1.58
B
2.40
2.83
C
4.25
4.75
D
1.90
2.30
E
4.93
5.28
F
0.76
1.41
G
0.08
0.20
H
0.15
0.31
Dimensions in millimeters
DO-214AC(SMA)
Surface Mount Super Fast Recifier Diodes
ES1A Through ES1K
DO-214AC
PACKAGING INFORMATION
S-S751
08-12-2020
Page 3 of 3
RFE International • Tel (949) 833-1988 • Fax (949) 833-1788 • E-mail sales@rfeinc.com
OUTLINE DIMENSIONS
SUGGESTED PAD LAYOUT
DO-214AC(SMA)
Dim
Millimeters
P1
4.00
P2
1.50
P3
6.50
Q1
2.50
Q2
1.70
Dimensions in millimeters



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com