công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1K bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - RFE international

tên linh kiện ES1K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Super Fast Recifier Diodes ES1A Through ES1K
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RFE [RFE international]
Trang chủ  http://www.rfeinc.com
Logo RFE - RFE international

ES1K bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - RFE international

  ES1K Datasheet HTML 1Page - RFE international ES1K Datasheet HTML 2Page - RFE international ES1K Datasheet HTML 3Page - RFE international  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Number of Cycles
FIG2:Surge Forward Current Capability
8.3ms Single Half Sine Wave
0
0
1
0
1
1
0
5
10
15
20
25
30
80
150
FIG.1: Io-TL Curve
Resistive or Inductive Load
P.C.B. Mounted on 0.2"×0.2"
(5.0mm×5.0mm)Copper Pad Areas
Lead Temperature( )
1.2
0
90
100
110
120
130
140
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
20
40
60
80
100
0.1
1
10
100
1000
Percent of Rated Peak Reverse Voltage(%)
Tj=25
FIG4:Typical Reverse Characteristics
Tj=125
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
0.01
0.02
0.05
Instantaneous Forward Voltage(V)
FIG3: Forward Voltage
0.1
1
2
4
6
0.5
Ta=25
ES1A~ES1D
ES1F~
ES1G
ES1H-ES1J
1.8
ES1K
Surface Mount Super Fast Recifier Diodes
ES1A Through ES1K
DO-214AC
S-S751
08-12-2020
Page 2 of 3
RFE International • Tel (949) 833-1988 • Fax (949) 833-1788 • E-mail sales@rfeinc.com
CHARACTERISTICS (TYPICAL)
V R
D
R L
IF
0
IF
IR
IRR
t
trr
I
F IG .5 : D ia g ra m o f c irc u it a n d T e s tin g w a v e fo rm o f re v e rs e re c o v e ry tim e



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com