công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC39RFS10 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DAC39RFS10
Giải thích chi tiết về linh kiện  DAC39RF10EF DAC39RFS10EF 10.24, 20.48GSPS, Dual and Single Channel, Multi- Nyquist Digital-to-Analog Converter (DAC) with JESD204B,C Interface
PDF  180 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DAC39RFS10 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  DAC39RFS10 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 180 page
background image
5 Pin Configuration and Functions
Figure 5-1. ACK Package, 256-Ball Flip Chip BGA with 1mm pitch, Top View
DAC39RF10EF, DAC39RFS10EF
SBASAX2 – NOVEMBER 2023
www.ti.com
4
Submit Document Feedback
Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: DAC39RF10EF DAC39RFS10EF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com