| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
NRF51802-QFAA-R bảng dữ liệu(PDF) 75 Page - Nordic Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NRF51802-QFAA-R bảng dữ liệu(HTML) 75 Page - Nordic Semiconductor |
|
75 / 85 page ![]() Page 75 nRF51802 Product Specification v1.2 11.3.2 QFAA QFN48 schematic with low voltage mode setup Figure 20 QFAA QFN48 with low voltage mode setup Note: For PCB reference layouts, see the Reference Layout section in our Infocenter. C1 12pF C2 12pF X1 16MHz C9 1.0nF C8 100nF C10 47nF C11 100nF VCC_1V8 VCC_1V8 GND VCC_1V8 C7 100nF VCC_1V8 P0.07 P0.30 P0.17 P0.18 P0.19 P0.20 P0.00 P0.01 P0.02 P0.03 P0.04 P0.06 P0.05 C3 2.2nF C4 0.8pF C5 2.2pF C6 1.5pF C14 12pF C13 12pF X2 32.768kHz Optional L1 5.6nH L2 10nH L3 3.3nH VDD 1 VDD 12 VDD_PA 30 ANT1 31 ANT2 32 VSS 33 VSS 34 AVDD 35 AVDD 36 nRF51802 DCC 2 P0.30 3 P0.00 4 P0.01 5 P0.02 6 P0.03 7 P0.04 8 P0.05 9 P0.06 10 P0.07 11 P0.17 25 P0.18 26 P0.19 27 P0.20 28 DEC2 29 U1 nRF51802-QFAA |