công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS7030B bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - ams AG

tên linh kiện AS7030B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Biosensor Solution with Embedded ECG Channel
PDF  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS7030B bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - ams AG

Back Button AS7030B Datasheet HTML 11Page - ams AG AS7030B Datasheet HTML 12Page - ams AG AS7030B Datasheet HTML 13Page - ams AG AS7030B Datasheet HTML 14Page - ams AG AS7030B Datasheet HTML 15Page - ams AG AS7030B Datasheet HTML 16Page - ams AG AS7030B Datasheet HTML 17Page - ams AG AS7030B Datasheet HTML 18Page - ams AG AS7030B Datasheet HTML 19Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 129 page
background image
Document Feedback
AS7030B
Electrical Characteristics
Datasheet
• PUBLIC
DS000716
• v1-00 • 2020-Jun-10
128
│ 14
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
RePD1-4
Irradiance
responsivity
photodiode
PD1…PD4
Wavelength = 550 nm;
4 photodiodes (PD1 -
PD4) connected
together; TIA resistor
(pd_ampres) = 3 MΩ
212
Counts/
(µW/cm2)
Irradiance
responsivity
photodiode B
Wavelength = 940 nm;
TIA resistor (pd_ampres)
= 3 MΩ
11
Id
Dark current
Ee=0, TAMB =25 °C
0
1
nA
Ios
Extrapolated
offset current
TAMB =25 °C
-1
1
nA
ADC
Vref
ADC
reference
voltage
1.6
V
Nbit
Resolution
14
Bit
INL
Relative
accuracy
TAMB =25 °C
-8
8
LSB
DNL(3)
Differential
nonlinearity
TAMB =25 °C
1.5
LSB
Offset error
TAMB =25 °C
-8
8
LSB
Gain error
TAMB =25 °C
-8
8
LSB
SNR
Signal-to-
noise ratio
Fsample = 1 kHz,
Fsignal=100 Hz
80
dB
THD
Total
harmonic
distortion
Fsample = 1 kHz,
Fsignal=100 Hz
-70
dB
Tconv
Conversion
rate
14-bit resolution
50
ksps
Vin
Input voltage
range
0
Vref
V
I²C Mode Timings
fSCLK
SCL clock
Frequency
0
400
kHz
tBUF
Bus free time
Between a
STOP and
START
condition
1.3
µs
tHD:STA
Hold time
(Repeated)
START
condition(4)
0.6
µs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com