| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UPD780921 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPD780921 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp |
|
2 / 40 page ![]() 2 µPD780921, 780922, 780923, 780924 ORDERING INFORMATION Part Number Package µPD780921CW-××× 64-pin plastic shrink DIP (750 mil) µPD780922CW-××× 64-pin plastic shrink DIP (750 mil) µPD780923CW-××× 64-pin plastic shrink DIP (750 mil) µPD780924CW-××× 64-pin plastic shrink DIP (750 mil) µPD780921GC-×××-AB8 64-pin plastic QFP (14 x 14 mm) µPD780922GC-×××-AB8 64-pin plastic QFP (14 x 14 mm) µPD780923GC-×××-AB8 64-pin plastic QFP (14 x 14 mm) µPD780924GC-×××-AB8 64-pin plastic QFP (14 x 14 mm) Remark xxx indicates the ROM code suffix. |