công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPM54504 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Monolithic Power Systems

tên linh kiện MPM54504
Giải thích chi tiết về linh kiện  16V, Quad DC/DC Power Module with 5A Output Array
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPS [Monolithic Power Systems]
Trang chủ  http://www.monolithicpower.com
Logo MPS - Monolithic Power Systems

MPM54504 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Monolithic Power Systems

  MPM54504 Datasheet HTML 1Page - Monolithic Power Systems MPM54504 Datasheet HTML 2Page - Monolithic Power Systems MPM54504 Datasheet HTML 3Page - Monolithic Power Systems MPM54504 Datasheet HTML 4Page - Monolithic Power Systems MPM54504 Datasheet HTML 5Page - Monolithic Power Systems MPM54504 Datasheet HTML 6Page - Monolithic Power Systems MPM54504 Datasheet HTML 7Page - Monolithic Power Systems MPM54504 Datasheet HTML 8Page - Monolithic Power Systems MPM54504 Datasheet HTML 9Page - Monolithic Power Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
MPM54504
– 16V, QUAD 5A, POWER MODULE
MPM54504 Rev. 1.0
MonolithicPower.com
2
3/19/2021
MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2021 MPS. All Rights Reserved.
ORDERING INFORMATION
Part Number*
Package
Top Marking
MSL Rating
MPM54504GBS
BGA (9mmx15mmx5mm)
See Below
3
* For Tray, add suffix
–T (e.g. MPM54504GBS–T).
TOP MARKING
MPS: MPS prefix
YY: Year code
WW: Week code
MP54504: Part number
LLLLLLLLL: Lot number
M: Module
PACKAGE REFERENCE
TOP VIEW
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
VOUT1
GND
GND
PG2
PG1
VCC1
VOUT2
GND
VIN2
VOUT3
GND
VIN3
VOUT4
GND
PG4
VCC3
VIN1
VIN4
FB1
NC
EN4
VCC4
SS4
FB4
EN3
NC
FB3
SS3
EN2
NC
FB2
SS2
NC
EN1
NC
PG3
VCC2
SS1
GND
BGA Package (9mmx15mmx5mm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com