công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MP2192GC-Z bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Monolithic Power Systems

tên linh kiện MP2192GC-Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A, 2.5V to 5.5V, Synchronous Step-Down Converter with 25μA IQ in CSP Package
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPS [Monolithic Power Systems]
Trang chủ  http://www.monolithicpower.com
Logo MPS - Monolithic Power Systems

MP2192GC-Z bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Monolithic Power Systems

Back Button MP2192GC-Z Datasheet HTML 14Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 15Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 16Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 17Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 18Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 19Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 20Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 21Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 22Page - Monolithic Power Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 22 page
background image
MP2192
– 2A, SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTER WITH 25µA IQ
Notice: The information in this document is subject to change without notice. Please contact MPS for current specifications.
Users should warrant and guarantee that third-party Intellectual Property rights are not infringed upon when integrating MPS
products into any application. MPS will not assume any legal responsibility for any said applications.
MP2192 Rev. 1.0
MonolithicPower.com
22
5/12/2021
MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2021 MPS. All Rights Reserved.
REVISION HISTORY
Revision #
Revision Date
Description
Pages Updated
1.0
5/12/2021
Initial Release
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com