công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MP2192GC-Z bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Monolithic Power Systems

tên linh kiện MP2192GC-Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A, 2.5V to 5.5V, Synchronous Step-Down Converter with 25μA IQ in CSP Package
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MPS [Monolithic Power Systems]
Trang chủ  http://www.monolithicpower.com
Logo MPS - Monolithic Power Systems

MP2192GC-Z bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Monolithic Power Systems

Back Button MP2192GC-Z Datasheet HTML 14Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 15Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 16Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 17Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 18Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 19Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 20Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 21Page - Monolithic Power Systems MP2192GC-Z Datasheet HTML 22Page - Monolithic Power Systems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 22 page
background image
MP2192
– 2A, SYNCHRONOUS STEP-DOWN CONVERTER WITH 25µA IQ
MP2192 Rev. 1.0
MonolithicPower.com
19
5/12/2021
MPS Proprietary Information. Patent Protected. Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited.
© 2021 MPS. All Rights Reserved.
TYPICAL APPLICATION CIRCUITS
MP2192 GC
GND
FB
VIN
EN
VIN =
2.5V to 5.5V
VOUT =
1.2V/2A
SW
EN
OUT
L1
1µH
R1
200k
C1
22µF
U1
R3
k
Ω
100
Ω
R2
200k
Ω
3
4
5
2
6
1
C2
22µF
C2A
NS
C1A
NS
Figure 11: Typical Application Circuit for the MP2192GC
Note:
8) For applications where VIN < 3.3V, additional input capacitors may be required.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com