công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ABX00087 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Arduino

tên linh kiện ABX00087
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arduino® UNO R4 WiFi
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ARDUINO [Arduino]
Trang chủ  https://www.arduino.cc/
Logo ARDUINO - Arduino

ABX00087 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Arduino

Back Button ABX00087 Datasheet HTML 15Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 16Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 17Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 18Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 19Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 20Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 21Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 22Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 23Page - Arduino  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 23 page
background image
Arduino® UNO R4 WiFi
19 / 23
Arduino® UNO R4 WiFi
Modified: 29/08/2023
12.3 OFF
Pin
Function
Type
Description
1
OFF
Power
For controlling power supply
2
GND
Power
Ground
1
VRTC
Power
Battery connection to power RTC only
12.4 ICSP
Pin
Function
Type
Description
1
CIPO
Internal
Controller In Peripheral Out
2
+5V
Internal
Power Supply of 5 V
3
SCK
Internal
Serial Clock
4
COPI
Internal
Controller Out Peripheral In
5
RESET
Internal
Reset
6
GND
Internal
Ground
13 Mounting Holes And Board Outline
Top side Mechanical View of Arduino UNO R4 WiFi



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com