công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ABX00087 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Arduino

tên linh kiện ABX00087
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arduino® UNO R4 WiFi
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ARDUINO [Arduino]
Trang chủ  https://www.arduino.cc/
Logo ARDUINO - Arduino

ABX00087 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Arduino

  ABX00087 Datasheet HTML 1Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 2Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 3Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 4Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 5Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 6Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 7Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 8Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 9Page - Arduino Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
Arduino® UNO R4 WiFi
4 / 23
Arduino® UNO R4 WiFi
Modified: 29/08/2023
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
11
12
12
13
14
15
15
16
16
17
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
4
22
CONTENTS
1 The Board
1.1 Application Examples
1.2 Related Products
2 Recommended Operating Conditions
3 Block Diagram
4 Board Topology
4.1 Front View
5 Microcontroller (R7FA4M1AB3CFM#AA0)
6 Wi-Fi® / Bluetooth® Module (ESP32-S3-MINI-1-N8)
6.1 ESP Header
6.2 USB Bridge
7 USB Connector
8 LED Matrix
9 Digital Analog Converter (DAC)
10 I2C Connector
11 Power Options
11.1 Power Tree
11.2 Pin Voltage
11.3 Pin Current
12 Pinout
12.1 Analog
12.2 Digital
12.3 OFF
12.4 ICSP
13 Mounting Holes And Board Outline
14 Board Operation
14.1 Getting Started - IDE
14.2 Getting Started - Arduino Web Editor
14.3 Getting Started - Arduino IoT Cloud
14.4 Online Resources
14.5 Board Recovery
15 Declaration of Conformity CE DoC (EU)
16 Declaration of Conformity to EU RoHS & REACH 211 01/19/2021
17 Conflict Minerals Declaration



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com