công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ABX00087 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Arduino

tên linh kiện ABX00087
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arduino® UNO R4 WiFi
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ARDUINO [Arduino]
Trang chủ  https://www.arduino.cc/
Logo ARDUINO - Arduino

ABX00087 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Arduino

  ABX00087 Datasheet HTML 1Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 2Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 3Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 4Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 5Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 6Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 7Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 8Page - Arduino ABX00087 Datasheet HTML 9Page - Arduino Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
Arduino® UNO R4 WiFi
3 / 23
Arduino® UNO R4 WiFi
Modified: 29/08/2023
Wi-Fi®
Wi-Fi® support with 802.11 b/g/n standard (Wi-Fi® 4)
Bit rate at up to 150 Mbps
2.4 GHz band
Bluetooth®
Bluetooth® 5
See the full datasheet for the ESP32-S3-MINI-1-N8 in the link below:
ESP32-S3-MINI-1-N8 datasheet



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com