công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S32K311NHT0MPAST bảng dữ liệu(PDF) 86 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện S32K311NHT0MPAST
Giải thích chi tiết về linh kiện  Supports S32K344, S32K324, S32K314, S32K312, S32K341 and S32K342. Data is preliminary for S32K311, S32K310, S32K328, S32K338, S32K348, S32K358 and S32K388
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

S32K311NHT0MPAST bảng dữ liệu(HTML) 86 Page - NXP Semiconductors

Back Button S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 82Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 83Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 84Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 85Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 86Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 87Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 88Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 89Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 90Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 86 / 146 page
background image
Table 32. SAR ADC (continued)
Symbol
Description
Min
Typ
Max
Unit
Condition
Spec
Number
S32K342, S32K341,
S32K322)
fAD_CK
ADC Clock
Frequency
(S32K312,
S32K311, S32K310,
S32K358, S32K348,
S32K338, S32K328,
S32K388)
10
—
120
MHz
—
—
tSAMPLE
ADC Input Sampling
Time
275
—
—
ns
—
—
tCONV
ADC Total
Conversion Time
1
—
—
us
12-bit result
—
tCONV
ADC Total
Conversion Time
0.9
—
—
us
10-bit result
—
CAD_INPUT
ADC Input
Capacitance
—
—
13.8
pF
ADC component
plus pad capacitance
(~2pF)
—
RAD_INPUT
ADC Input
Resistance
—
—
4.6
KΩ
ADC + mux+SOC
routing
—
RS
Source Impedance,
precision channels
—
20
—
Ω
—
—
RS
Source Impedance,
standard channels
—
20
—
Ω
—
—
TUE
ADC Total
Unadjusted Error 4, 5
—
+/-4
+/-6
LSB
without adjacent pin
current injection
—
TUE
ADC Total
Unadjusted Error 4
—
+/-4
+/-8
LSB
with up to +/-3mA
of current injection on
adjacent pins
—
IAD_REF
Current
Consumption on
ADC Reference pin,
VREFH.
—
—
200
uA
Per ADC for dedicated
or shared reference
pins
—
IDDA
Current
Consumption on
ADC Supply,
VDD_HV_A
—
2.1
—
mA
Current consumption
per ADC module, ADC
enabled and converting
—
CS
Sampling
Capacitance
6.4
(gain=0)
9.72
pF(gain=
max)
7.36
(gain=0)
11.12
pF(gain=
max)
8.32
(gain=0)
12.52
(gain=ma
x)
pF
all channels
—
Table continues on the next page...
NXP Semiconductors
Analog modules
S32K3xx Data Sheet, Rev. 7, 04/2023
Data Sheet: Technical Data
Preliminary Information
86 / 146



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com