công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S32K311NHT0MPAST bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện S32K311NHT0MPAST
Giải thích chi tiết về linh kiện  Supports S32K344, S32K324, S32K314, S32K312, S32K341 and S32K342. Data is preliminary for S32K311, S32K310, S32K328, S32K338, S32K348, S32K358 and S32K388
PDF  146 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

S32K311NHT0MPAST bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - NXP Semiconductors

Back Button S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors S32K311NHT0MPAST Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 63 / 146 page
background image
The data in this table is preliminary and based on first samples.
NOTE
Typical current numbers are indicative for typical silicon process and may vary based on the silicon distribution and user
configuration. Typical conditions assumes VDD_HV_A = VREFH = 5 V, VDD_HV_B = 5V (if the VDD_HV_B domain present in the
device), temperature = 25 °C and typical silicon process unless otherwise stated.
NXP Semiconductors
Power management
S32K3xx Data Sheet, Rev. 7, 04/2023
Data Sheet: Technical Data
Preliminary Information
63 / 146



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com