| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
2SC5435 bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SC5435 bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Renesas Technology Corp |
|
20 / 38 page ![]() Data Sheet P15571EJ1V0DS 18 µµµµPA841TD VCE = 1 V, IC = 3 mA, ZO = 50 Ω Frequency S11 S21 S12 S22 K MAG/MSG (GHz) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) (dB) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 4.0 5.0 0.853 0.839 0.791 0.735 0.673 0.617 0.565 0.516 0.475 0.440 0.417 0.397 0.384 0.371 0.364 0.357 0.355 0.352 0.352 0.345 0.355 0.349 0.360 0.357 0.362 0.359 0.367 0.366 0.359 0.358 0.403 0.486 −13.4 −25.7 −37.4 −48.4 −59.7 −69.9 −79.4 −88.6 −97.9 −106.4 −114.8 −122.6 −130.3 −137.5 −143.4 −149.6 −155.0 −159.9 −164.5 −168.5 −172.8 −176.2 179.9 177.4 174.0 171.4 169.1 165.8 164.2 159.3 131.3 107.7 9.491 9.175 8.690 8.100 7.538 6.973 6.435 5.919 5.470 5.081 4.728 4.398 4.113 3.859 3.637 3.441 3.252 3.090 2.940 2.810 2.697 2.578 2.488 2.396 2.305 2.235 2.155 2.079 1.983 1.937 1.524 1.201 169.0 158.6 149.4 140.7 132.5 125.3 119.2 113.5 108.4 103.7 99.6 95.9 92.2 89.0 85.8 83.0 80.4 77.7 75.6 73.2 71.1 69.3 67.3 65.4 63.6 62.4 60.6 59.2 56.7 54.8 36.4 21.1 0.019 0.038 0.054 0.068 0.080 0.089 0.097 0.103 0.109 0.113 0.118 0.122 0.125 0.129 0.132 0.135 0.138 0.141 0.145 0.148 0.151 0.154 0.158 0.162 0.166 0.169 0.173 0.177 0.181 0.185 0.230 0.275 83.5 75.3 69.5 64.1 59.6 55.5 52.3 49.9 47.9 46.2 44.9 44.2 43.4 42.8 42.3 42.1 41.9 41.8 41.9 41.7 41.8 41.9 41.9 41.9 42.0 42.0 42.0 41.8 41.2 41.3 39.4 32.1 0.980 0.952 0.897 0.841 0.778 0.717 0.660 0.608 0.564 0.525 0.493 0.463 0.441 0.421 0.404 0.389 0.375 0.362 0.353 0.340 0.334 0.321 0.317 0.304 0.300 0.294 0.287 0.282 0.267 0.267 0.251 0.242 −7.6 −14.8 −21.0 −27.0 −32.1 −36.6 −40.3 −43.7 −46.8 −49.7 −52.1 −54.3 −56.2 −58.2 −59.7 −61.0 −62.3 −63.2 −64.2 −64.8 −66.0 −66.3 −67.1 −68.2 −69.1 −70.9 −70.9 −73.1 −74.4 −77.6 −102.6 −133.9 0.070 0.151 0.223 0.288 0.354 0.421 0.484 0.548 0.603 0.660 0.705 0.752 0.792 0.831 0.868 0.903 0.935 0.967 0.993 1.030 1.040 1.079 1.079 1.106 1.118 1.136 1.144 1.167 1.212 1.215 1.228 1.232 26.93 23.88 22.06 20.74 19.76 18.95 18.22 17.58 17.02 16.52 16.04 15.59 15.17 14.77 14.40 14.07 13.72 13.40 13.08 11.73 11.30 10.52 10.26 9.72 9.35 8.97 8.64 8.23 7.62 7.39 5.34 3.50 VCE = 1 V, IC = 5 mA, ZO = 50 Ω Frequency S11 S21 S12 S22 K MAG/MSG (GHz) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) (dB) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 4.0 5.0 0.783 0.747 0.673 0.607 0.537 0.481 0.437 0.398 0.372 0.351 0.338 0.332 0.326 0.325 0.322 0.324 0.327 0.326 0.330 0.326 0.338 0.336 0.347 0.345 0.352 0.351 0.358 0.359 0.352 0.353 0.402 0.486 −18.8 −34.7 −49.8 −62.9 −76.1 −87.4 −98.0 −108.0 −118.1 −127.1 −135.6 −143.4 −151.0 −156.9 −162.3 −167.9 −172.4 −176.7 179.2 176.0 172.5 170.4 167.5 165.2 162.6 160.3 158.5 155.9 154.4 150.0 125.3 104.8 14.076 13.183 12.003 10.741 9.603 8.612 7.754 6.998 6.348 5.824 5.367 4.940 4.598 4.286 4.028 3.798 3.582 3.393 3.224 3.078 2.946 2.817 2.713 2.609 2.509 2.432 2.340 2.260 2.158 2.104 1.631 1.283 165.6 152.2 141.1 131.5 123.1 116.2 110.7 105.4 100.9 96.9 93.4 90.4 87.4 84.5 81.7 79.3 77.0 74.6 72.8 70.5 68.7 67.1 65.3 63.6 62.1 60.8 59.2 57.8 55.6 53.8 36.5 22.1 0.018 0.036 0.049 0.060 0.068 0.075 0.081 0.086 0.091 0.095 0.100 0.104 0.109 0.113 0.117 0.122 0.126 0.131 0.135 0.140 0.144 0.148 0.153 0.159 0.163 0.168 0.173 0.178 0.183 0.188 0.239 0.288 80.3 72.3 65.6 61.0 57.1 54.3 52.7 51.5 50.6 50.1 49.8 49.8 49.7 49.6 49.5 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 49.7 49.5 49.4 49.3 49.3 49.0 48.6 47.8 47.8 43.3 33.9 0.964 0.907 0.823 0.742 0.663 0.594 0.535 0.486 0.444 0.410 0.383 0.359 0.342 0.326 0.313 0.303 0.291 0.282 0.275 0.264 0.260 0.248 0.245 0.234 0.231 0.224 0.219 0.215 0.202 0.205 0.203 0.212 −10.8 −20.3 −27.8 −34.4 −39.4 −43.5 −46.7 −49.5 −52.1 −54.6 −56.7 −58.8 −60.4 −62.2 −63.7 −64.9 −66.2 −67.0 −68.1 −68.5 −69.7 −70.0 −70.8 −72.1 −72.9 −75.0 −74.9 −77.6 −79.5 −83.1 −111.7 −147.2 0.110 0.206 0.305 0.390 0.478 0.559 0.630 0.700 0.759 0.812 0.856 0.896 0.931 0.962 0.990 1.013 1.036 1.060 1.075 1.098 1.101 1.125 1.120 1.138 1.142 1.150 1.156 1.168 1.199 1.197 1.191 1.187 28.87 25.70 23.94 22.55 21.49 20.61 19.83 19.11 18.45 17.85 17.31 16.76 16.27 15.79 15.36 14.25 13.37 12.65 12.11 11.53 11.17 10.63 10.37 9.91 9.58 9.25 8.92 8.56 8.02 7.80 5.69 3.87 |