| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
2SC5435 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2SC5435 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Renesas Technology Corp |
|
32 / 38 page ![]() Data Sheet P15571EJ1V0DS 30 µµµµPA841TD VCE = 1 V, IC = 20 mA, ZO = 50 Ω Frequency S11 S21 S12 S22 K MAG/MSG (GHz) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) (dB) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 4.0 5.0 0.604 0.594 0.587 0.589 0.590 0.592 0.597 0.603 0.610 0.614 0.620 0.627 0.632 0.636 0.642 0.644 0.648 0.650 0.649 0.655 0.654 0.653 0.656 0.659 0.660 0.660 0.660 0.659 0.649 0.644 0.686 0.716 −90.6 −129.7 −149.6 −161.3 −169.2 −175.4 179.5 174.8 171.2 168.1 165.0 162.1 160.0 157.7 155.7 153.7 152.1 150.4 148.6 147.0 145.5 143.7 142.3 140.4 138.8 137.1 135.3 133.5 131.3 128.5 117.0 99.2 29.779 18.706 13.156 10.043 8.131 6.789 5.830 5.103 4.515 4.060 3.677 3.365 3.105 2.883 2.690 2.527 2.374 2.246 2.130 2.033 1.950 1.870 1.789 1.730 1.667 1.609 1.551 1.496 1.432 1.383 1.085 0.853 132.5 111.9 101.8 95.2 90.0 86.2 82.9 79.9 77.2 74.7 72.2 70.1 67.8 65.7 63.6 61.6 59.7 57.7 55.8 53.9 52.3 50.6 49.1 47.3 45.6 44.1 42.3 41.0 38.8 36.8 22.3 9.3 0.030 0.039 0.046 0.052 0.058 0.064 0.071 0.077 0.084 0.091 0.098 0.105 0.112 0.119 0.125 0.132 0.139 0.145 0.152 0.159 0.166 0.173 0.180 0.187 0.195 0.201 0.208 0.214 0.222 0.230 0.275 0.325 54.5 47.9 48.2 49.5 51.4 53.4 54.6 55.5 56.3 56.8 57.1 57.3 57.5 57.3 57.3 57.0 56.8 56.6 56.1 55.7 55.2 54.5 53.8 53.1 52.5 51.7 50.8 49.7 48.0 47.1 40.9 28.2 0.674 0.431 0.315 0.255 0.220 0.202 0.193 0.191 0.191 0.195 0.200 0.205 0.209 0.214 0.217 0.221 0.223 0.225 0.227 0.227 0.228 0.228 0.230 0.230 0.232 0.234 0.238 0.242 0.248 0.251 0.330 0.397 −52.0 −78.3 −94.2 −107.4 −118.0 −128.3 −136.0 −143.6 −148.8 −153.6 −156.6 −159.4 −161.3 −163.3 −164.4 −166.1 −166.6 −168.4 −168.7 −170.4 −171.2 −173.0 −173.8 −175.5 −176.6 −178.6 180.0 178.5 177.6 176.0 164.8 155.2 0.286 0.472 0.638 0.758 0.850 0.919 0.967 1.004 1.028 1.049 1.065 1.074 1.080 1.088 1.089 1.095 1.097 1.101 1.107 1.102 1.104 1.108 1.104 1.098 1.094 1.100 1.103 1.113 1.133 1.144 1.116 1.106 30.02 26.82 24.61 22.88 21.50 20.24 19.17 17.82 16.27 15.13 14.19 13.41 12.72 12.05 11.50 10.94 10.44 9.95 9.47 9.13 8.74 8.35 8.01 7.75 7.45 7.11 6.77 6.40 5.88 5.49 3.88 2.21 VCE = 2 V, IC = 1 mA, ZO = 50 Ω Frequency S11 S21 S12 S22 K MAG/MSG (GHz) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) MAG. ANG. (deg.) (dB) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 4.0 5.0 0.979 0.959 0.914 0.877 0.849 0.813 0.785 0.763 0.747 0.734 0.725 0.724 0.722 0.721 0.722 0.723 0.728 0.728 0.726 0.732 0.734 0.733 0.735 0.739 0.741 0.743 0.742 0.742 0.732 0.725 0.758 0.768 −18.5 −35.7 −53.4 −69.0 −83.3 −96.7 −108.6 −119.1 −128.7 −137.3 −145.0 −152.0 −158.2 −163.7 −168.6 −173.0 −177.0 179.3 175.6 172.5 169.2 166.5 163.3 160.5 157.6 154.9 152.1 149.3 146.0 142.5 124.4 101.7 3.473 3.322 3.132 2.916 2.719 2.499 2.294 2.105 1.933 1.792 1.665 1.540 1.440 1.348 1.268 1.197 1.128 1.068 1.016 0.969 0.936 0.891 0.857 0.827 0.796 0.769 0.740 0.709 0.677 0.653 0.511 0.421 167.8 156.0 144.2 133.2 124.1 115.1 107.6 100.7 94.3 88.5 83.2 78.3 74.1 69.7 65.7 61.9 58.8 55.3 52.4 49.2 47.1 44.7 42.6 40.2 38.1 36.4 34.2 32.8 30.5 28.1 16.1 12.0 0.037 0.071 0.101 0.125 0.143 0.155 0.164 0.168 0.171 0.171 0.170 0.168 0.165 0.161 0.157 0.152 0.147 0.142 0.137 0.131 0.127 0.122 0.118 0.115 0.113 0.110 0.110 0.111 0.114 0.119 0.184 0.286 77.8 69.5 60.1 51.6 44.3 37.8 32.1 27.3 23.2 19.8 16.6 14.1 11.8 10.1 8.9 7.9 7.3 7.2 7.5 8.4 9.8 11.3 13.2 15.6 18.7 21.7 25.4 28.8 31.8 35.6 52.1 41.6 0.993 0.962 0.921 0.872 0.828 0.778 0.739 0.701 0.674 0.649 0.630 0.615 0.605 0.595 0.591 0.584 0.584 0.581 0.583 0.579 0.583 0.580 0.582 0.578 0.580 0.580 0.579 0.578 0.572 0.568 0.587 0.624 −5.8 −12.0 −17.2 −22.1 −26.0 −29.3 −32.3 −35.1 −37.7 −40.2 −42.8 −45.1 −47.7 −50.2 −52.5 −55.1 −57.4 −59.8 −62.2 −64.3 −66.6 −68.9 −71.2 −73.5 −76.1 −78.8 −81.4 −83.9 −86.7 −90.2 −122.6 −153.2 0.067 0.080 0.126 0.179 0.214 0.269 0.312 0.364 0.409 0.460 0.507 0.553 0.596 0.650 0.699 0.759 0.802 0.877 0.943 1.007 1.045 1.153 1.206 1.268 1.324 1.392 1.458 1.523 1.644 1.704 1.354 1.226 19.77 16.69 14.93 13.70 12.81 12.07 11.47 10.98 10.53 10.20 9.90 9.63 9.41 9.22 9.08 8.96 8.84 8.78 8.71 8.17 7.39 6.26 5.86 5.46 5.08 4.72 4.27 3.80 3.04 2.51 0.89 −1.18 |