| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DP83849IF bảng dữ liệu(PDF) 85 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DP83849IF bảng dữ liệu(HTML) 85 Page - National Semiconductor (TI) |
|
85 / 108 page ![]() 85 www.national.com 8.1 DC Specs (Continued) SDTHon PMD Input Pair 100BASE-TX Signal detect turn- on threshold 1000 mV diff pk-pk SDTHoff PMD Input Pair 100BASE-TX Signal detect turn- off threshold 200 mV diff pk-pk VTH1 PMD Input Pair 10BASE-T Re- ceive Threshold 585 mV Idd100 Supply 100BASE-TX (Full Duplex) 180 mA Idd10 Supply 10BASE-T (Full Duplex) 180 mA Idd Supply Power Down Mode CLK2MAC disabled 9.5 mA Symbol Pin Types Parameter Conditions Min Typ Max Units |