| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST7789V2 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - Sitronix Technology Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7789V2 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - Sitronix Technology Co., Ltd. |
|
29 / 319 page ![]() ST7789V2 Version 1.0 Page 29 of 319 2016/11 Sitronix Confidential The information contained herein is the exclusive property of Sitronix and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of Sitronix. PAD No. PIN Name X Y 1117 G317 -5145 250.58 1118 G315 -5159 119.58 1119 G313 -5173 250.58 1120 G311 -5187 119.58 1121 G309 -5201 250.58 1122 G307 -5215 119.58 1123 G305 -5229 250.58 1124 G303 -5243 119.58 1125 G301 -5257 250.58 1126 G299 -5271 119.58 1127 G297 -5285 250.58 1128 G295 -5299 119.58 1129 G293 -5313 250.58 1130 G291 -5327 119.58 1131 G289 -5341 250.58 1132 G287 -5355 119.58 1133 G285 -5369 250.58 1134 G283 -5383 119.58 1135 G281 -5397 250.58 1136 G279 -5411 119.58 1137 G277 -5425 250.58 1138 G275 -5439 119.58 1139 G273 -5453 250.58 1140 G271 -5467 119.58 1141 G269 -5481 250.58 1142 G267 -5495 119.58 1143 G265 -5509 250.58 1144 G263 -5523 119.58 1145 G261 -5537 250.58 1146 G259 -5551 119.58 1147 G257 -5565 250.58 1148 G255 -5579 119.58 1149 G253 -5593 250.58 1150 G251 -5607 119.58 PAD No. PIN Name X Y 1151 G249 -5621 250.58 1152 G247 -5635 119.58 1153 G245 -5649 250.58 1154 G243 -5663 119.58 1155 G241 -5677 250.58 1156 G239 -5691 119.58 1157 G237 -5705 250.58 1158 G235 -5719 119.58 1159 G233 -5733 250.58 1160 G231 -5747 119.58 1161 G229 -5761 250.58 1162 G227 -5775 119.58 1163 G225 -5789 250.58 1164 G223 -5803 119.58 1165 G221 -5817 250.58 1166 G219 -5831 119.58 1167 G217 -5845 250.58 1168 G215 -5859 119.58 1169 G213 -5873 250.58 1170 G211 -5887 119.58 1171 G209 -5901 250.58 1172 G207 -5915 119.58 1173 G205 -5929 250.58 1174 G203 -5943 119.58 1175 G201 -5957 250.58 1176 G199 -5971 119.58 1177 G197 -5985 250.58 1178 G195 -5999 119.58 1179 G193 -6013 250.58 1180 G191 -6027 119.58 1181 G189 -6041 250.58 1182 G187 -6055 119.58 1183 G185 -6069 250.58 1184 G183 -6083 119.58 PAD No. PIN Name X Y 1185 G181 -6097 250.58 1186 G179 -6111 119.58 1187 G177 -6125 250.58 1188 G175 -6139 119.58 1189 G173 -6153 250.58 1190 G171 -6167 119.58 1191 G169 -6181 250.58 1192 G167 -6195 119.58 1193 G165 -6209 250.58 1194 G163 -6223 119.58 1195 G161 -6237 250.58 1196 G159 -6251 119.58 1197 G157 -6265 250.58 1198 G155 -6279 119.58 1199 G153 -6293 250.58 1200 G151 -6307 119.58 1201 G149 -6321 250.58 1202 G147 -6335 119.58 1203 G145 -6349 250.58 1204 G143 -6363 119.58 1205 G141 -6377 250.58 1206 G139 -6391 119.58 1207 G137 -6405 250.58 1208 G135 -6419 119.58 1209 G133 -6433 250.58 1210 G131 -6447 119.58 1211 G129 -6461 250.58 1212 G127 -6475 119.58 1213 G125 -6489 250.58 1214 G123 -6503 119.58 1215 G121 -6517 250.58 1216 G119 -6531 119.58 1217 G117 -6545 250.58 1218 G115 -6559 119.58 |