| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PIC18F6310E/PTSQTP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC18F6310E/PTSQTP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microchip Technology |
|
5 / 404 page ![]() 2004 Microchip Technology Inc. Preliminary DS39635A-page 3 PIC18F6310/6410/8310/8410 Pin Diagrams (Continued) 80-Pin TQFP Note 1: RE7 is the alternate pin for CCP2 multiplexing. PIC18F8310 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 64 63 62 61 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 RE1/AD9/WR RE0/AD8/RD RG0/CCP3 RG1/TX2/CK2 RG2/RX2/DT2 RG3 RG5/MCLR/VPP RG4 VSS VDD RF7/SS RB0/INT0 RB1/INT1 RB2/INT2 RB3/INT3/CCP2(1) RB4/KBI0 RB5/KBI1 RB6/KBI2/PGC VSS OSC2/CLKO/RA6 OSC1/CLKI/RA7 VDD RB7/KBI3/PGD RC4/SDI/SDA RC3/SCK/SCL RC2/CCP1 RC5/SDO 1 2 RH2/A18 RH3/A19 17 18 RH7 RH6 37 RJ7/UB RJ6/LB 50 49 RJ2/WRL RJ3/WRH 19 20 33 34 35 36 38 58 57 56 55 54 53 52 51 60 59 68 67 66 65 72 71 70 69 74 73 78 77 76 75 79 80 RF5/AN10/CVREF RF4/AN9 RF3/AN8 RF2/AN7/C1OUT RF6/AN11 PIC18F8410 |