công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

82P20516DBF bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 82P20516DBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Channel Short Haul E1 Line Interface Unit
PDF  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

82P20516DBF bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Renesas Technology Corp

Back Button 82P20516DBF Datasheet HTML 72Page - Renesas Technology Corp 82P20516DBF Datasheet HTML 73Page - Renesas Technology Corp 82P20516DBF Datasheet HTML 74Page - Renesas Technology Corp 82P20516DBF Datasheet HTML 75Page - Renesas Technology Corp 82P20516DBF Datasheet HTML 76Page - Renesas Technology Corp 82P20516DBF Datasheet HTML 77Page - Renesas Technology Corp 82P20516DBF Datasheet HTML 78Page - Renesas Technology Corp 82P20516DBF Datasheet HTML 79Page - Renesas Technology Corp 82P20516DBF Datasheet HTML 80Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 116 page
background image
IDT82P20516
16-CHANNEL SHORT HAUL E1 LINE INTERFACE UNIT
Programming Information
76
December 17, 2009
ARBL - Arbitrary Pattern Generation / Detection Low-Byte Register
ARBM - Arbitrary Pattern Generation / Detection Middle-Byte Register
ARBH - Arbitrary Pattern Generation / Detection High-Byte Register
Address: 012H, 052H, 092H, 0D2H, 112H, 152H, 192H, 1D2H, (CH1~CH8)
212H, 252H, 292H, 2D2H, 312H, 352H, 392H, (CH9~CH15)
7D2H (CH0)
Type: Read / Write
Default Value: 55H
Bit
Name
Description
7 - 0
ARB[7:0]
These bits, together with the ARB[23:8] bits, define the ARB pattern to be generated or detected. The ARB23 bit is the first bit to
be generated or detected and the ARB0 bit is the last bit to be generated or detected.
Address: 013H, 053H, 093H, 0D3H, 113H, 153H, 193H, 1D3H, (CH1~CH8)
213H, 253H, 293H, 2D3H, 313H, 353H, 393H, (CH9~CH15)
7D3H (CH0)
Type: Read / Write
Default Value: 55H
Bit
Name
Description
7 - 0
ARB[15:8]
(Refer to the description of the ARBL register.)
Address: 014H, 054H, 094H, 0D4H, 114H, 154H, 194H, 1D4H, (CH1~CH8)
214H, 254H, 294H, 2D4H, 314H, 354H, 394H, (CH9~CH15)
7D4H (CH0)
Type: Read / Write
Default Value: 55H
Bit
Name
Description
7 - 0
ARB[23:16]
(Refer to the description of the ARBL register.)
7
654
32
1
0
ARB7
ARB6
ARB5
ARB4
ARB3
ARB2
ARB1
ARB0
765
4321
0
ARB15
ARB14
ARB13
ARB12
ARB11
ARB10
ARB9
ARB8
765
43
21
0
ARB23
ARB22
ARB21
ARB20
ARB19
ARB18
ARB17
ARB16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com