công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS9LRS3187B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ICS9LRS3187B
Giải thích chi tiết về linh kiện  PROGRAMMABLE TIMING CONTROL HUB FOR INTEL BASED SYSTEMS
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ICS9LRS3187B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  ICS9LRS3187B Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
IDT® Programmable Timing Control Hub for Intel Based Systems
1602F—11/04/11
ICS9LRS3187B
Programmable Timing Control Hub for Intel Based Systems
4
Datasheet
Table 1: CPU Frequency Select Table
FSLC
B0b7
CPU
MHz
SRC
MHz
REF
MHz
DOT
MHz
0 (Default)
133.33
1
100.00
1. FS
LC is a low-threshold input.Please see VIL_FS and VIH_FS specifications in
the Input/Supply/Common Output Parameters Table for correct values.
Also refer to the Test Clarification Table.
100.00
14.318
96.00
Table 2: pin 6, 7 Configuration
Pin 6
Pin 7
Spread
MHz
MHz
%
00
0
27MHz_nonSS
27MHz_SS
-1.75%
00
1
27MHz_nonSS
27MHz_SS
+-0.5%
01
0
27MHz_nonSS
27MHz_SS
-0.5%
Default
01
1
27MHz_nonSS
27MHz_SS
-1%
10
0
27MHz_nonSS
27MHz_SS
-1.5%
10
1
27MHz_nonSS
27MHz_SS
-2%
11
0
27MHz_nonSS
27MHz_SS
-0.75%
11
1
27MHz_nonSS
27MHz_SS
-1.25%
B1b3
B1b2
B1b1
Comment
Table 3: IO_Vout select table
B9b2
B9b1
B9b0
IO_Vout
00
0
0.3V
00
1
0.4V
01
0
0.5V
01
1
0.6V
10
0
0.7V
10
1
0.8V
11
0
0.9V
11
1
1.0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com