công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS9LRS3187B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ICS9LRS3187B
Giải thích chi tiết về linh kiện  PROGRAMMABLE TIMING CONTROL HUB FOR INTEL BASED SYSTEMS
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ICS9LRS3187B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  ICS9LRS3187B Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ICS9LRS3187B Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 21 page
background image
IDT® Programmable Timing Control Hub for Intel Based Systems
1602F—11/04/11
ICS9LRS3187B
Programmable Timing Control Hub for Intel Based Systems
3
Datasheet
Functional Block Diagram
General Description
The ICS9LRS3187B is a CK505 clock synthesizer.The ICS9LRS3187B provides a single-chip solution for Intel based systems.
The ICS9LRS3187B is driven with a 14.318MHz crystal.
SS PLL
Non-SS
PLL
CPUCLK(1:0)
14.318M
Xtal
SRC(1)
27MHz_SS
DOT96MHz
REFCLK
SATA_nonSS
CPUCLK
SATA
0
1
SRC
B0b1
27MHz nonSS
SS PLL
PLL
Table: Power Distribution
Ground
VDD_IO VDD 3.3V
Output
2
1DOT96
8
5
27M
915
17
SATA
12
15
17
SRC
21
18
24
CPU
26
29
REF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com