công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPL3150A2ST1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPL3150A2ST1
Giải thích chi tiết về linh kiện  I2C precision pressure sensor
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPL3150A2ST1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  MPL3150A2ST1 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors MPL3150A2ST1 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors MPL3150A2ST1 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors MPL3150A2ST1 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors MPL3150A2ST1 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors MPL3150A2ST1 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors MPL3150A2ST1 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MPL3150A2ST1 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MPL3150A2ST1 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 46 page
background image
NXP Semiconductors
MPL3150A2S
I2C precision pressure sensor
6 Pinning information
6.1 Pinning
SCL
Transparent top view
MPL3150A2S
SDL
INT1
INT2
8
7
6
5
1
2
3
4
VDD
CAP
GND
VDDIO
aaa-044128
Figure 2. 8-pin LGA pinout
6.2 Pin description
Symbol
Pin
Description
VDD
1
VDD power supply connection (1.95 V to 3.6 V)
CAP
2
External capacitor
GND
3
Ground
VDDIO
4
Digital interface power supply (1.62 V to 3.6 V)
INT2
5
Pressure interrupt 2
INT1
6
Pressure interrupt 1
SDL
7
I2C serial data
SCL
8
I2C serial clock
Table 2. Pin description
MPL3150A2S
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2023 NXP B.V. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 1.3 — 8 May 2023
3 / 46



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com