công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MF0AES2001DUD bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MF0AES2001DUD
Giải thích chi tiết về linh kiện  MIFARE Ultralight AES contactless limited-use IC
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MF0AES2001DUD bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - NXP Semiconductors

Back Button MF0AES2001DUD Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors MF0AES2001DUD Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors MF0AES2001DUD Datasheet HTML 60Page - NXP Semiconductors MF0AES2001DUD Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors MF0AES2001DUD Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors MF0AES2001DUD Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors MF0AES2001DUD Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors MF0AES2001DUD Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors MF0AES2001DUD Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 72 page
background image
NXP Semiconductors
MF0AES(H)20
MIFARE Ultralight AES contactless limited-use IC
References
Outline
version
European
projection
Issue date
IEC
JEDEC
JEITA
SOT500-4
- - -
- - -
- - -
sot500-4_po
11-02-18
Unit
mm
max
nom
min
0.26 35.05
35.00
34.95
A(1)
Dimensions
Note
1. Total package thickness, exclusive punching burr.
PLLMC: plastic leadless module carrier package; 35 mm wide tape
SOT500-4
D
For unspecified dimensions see PLLMC-drawing given in the subpackage code.
0
10
20 mm
scale
X
D
detail X
A
Figure 23. Package outline SOT500-4
MF0AES_H_20
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2023 NXP B.V. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3.2 — 28 March 2023
62 / 72



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com