công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HU2W331MCAS2WPEC bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - AIC tech Inc.

tên linh kiện HU2W331MCAS2WPEC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Useful of 4,000 hours at 105ºC
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AICTECH [AIC tech Inc.]
Trang chủ  https://www.aictech-inc.com/en
Logo AICTECH - AIC tech Inc.

HU2W331MCAS2WPEC bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - AIC tech Inc.

  HU2W331MCAS2WPEC Datasheet HTML 1Page - AIC tech Inc. HU2W331MCAS2WPEC Datasheet HTML 2Page - AIC tech Inc. HU2W331MCAS2WPEC Datasheet HTML 3Page - AIC tech Inc. HU2W331MCAS2WPEC Datasheet HTML 4Page - AIC tech Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SNAP MOUNT TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
HU Series
Standard Products Table
Rated
Voltage
(V. DC)
Capacitance
(
μF)
Case size
φD×L
(mm)
tan
20
℃, 120Hz
Ripple current
(Arms)
105
℃, 120Hz
ESR(typ.)
(m )
20
℃, 100Hz
Product name
475
82
22
×25
0.20
0.64
1,170
HU475V820MCXS2WPEC
100
22
×25*
0.20
0.69
960
HU475V101MCXS2WPEC
22
×30
0.20
0.75
960
HU475V101MCXS3WPEC
25
×25
0.20
0.74
960
HU475V101MCYS2WPEC
120
22
×30*
0.20
0.82
800
HU475V121MCXS3WPEC
22
×35
0.20
0.86
800
HU475V121MCXS4WPEC
25
×25
0.20
0.81
800
HU475V121MCYS2WPEC
150
22
×35*
0.20
0.96
640
HU475V151MCXS4WPEC
25
×30
0.20
0.96
640
HU475V151MCYS3WPEC
30
×25
0.20
0.95
640
HU475V151MCZS2WPEC
180
22
×40*
0.20
1.07
540
HU475V181MCXS5WPEC
22
×45
0.20
1.14
540
HU475V181MCXS6WPEC
25
×30*
0.20
1.02
540
HU475V181MCYS3WPEC
25
×35
0.20
1.10
540
HU475V181MCYS4WPEC
30
×25
0.20
1.04
540
HU475V181MCZS2WPEC
30
×30
0.20
1.10
540
HU475V181MCZS3WPEC
35
×25
0.20
1.01
540
HU475V181MCAS2WPEC
220
22
×45*
0.20
1.22
440
HU475V221MCXS6WPEC
22
×50
0.20
1.30
440
HU475V221MCXS7WPEC
25
×35*
0.20
1.18
440
HU475V221MCYS4WPEC
25
×40
0.20
1.27
440
HU475V221MCYS5WPEC
30
×30
0.20
1.22
440
HU475V221MCZS3WPEC
35
×25
0.20
1.12
440
HU475V221MCAS2WPEC
270
25
×40*
0.20
1.36
360
HU475V271MCYS5WPEC
25
×45
0.20
1.45
360
HU475V271MCYS6WPEC
30
×30*
0.20
1.31
360
HU475V271MCZS3WPEC
30
×35
0.20
1.41
360
HU475V271MCZS4WPEC
35
×25*
0.20
1.28
360
HU475V271MCAS2WPEC
35
×30
0.20
1.31
360
HU475V271MCAS3WPEC
330
25
×50*
0.20
1.61
290
HU475V331MCYS7WPEC
25
×55
0.20
1.71
290
HU475V331MCYS8WPEC
30
×35*
0.20
1.51
290
HU475V331MCZS4WPEC
30
×40
0.20
1.62
290
HU475V331MCZS5WPEC
35
×30*
0.20
1.49
290
HU475V331MCAS3WPEC
35
×35
0.20
1.51
290
HU475V331MCAS4WPEC
390
25
×55*
0.20
1.80
250
HU475V391MCYS8WPEC
30
×40*
0.20
1.71
250
HU475V391MCZS5WPEC
30
×45
0.20
1.82
250
HU475V391MCZS6WPEC
35
×35
0.20
1.64
250
HU475V391MCAS4WPEC
470
30
×45*
0.20
1.94
210
HU475V471MCZS6WPEC
30
×50
0.20
2.06
210
HU475V471MCZS7WPEC
35
×35*
0.20
1.86
210
HU475V471MCAS4WPEC
35
×40
0.20
1.87
210
HU475V471MCAS5WPEC
560
30
×55*
0.20
2.25
180
HU475V561MCZS8WPEC
30
×60
0.20
2.37
180
HU475V561MCZS9WPEC
35
×40*
0.20
2.11
180
HU475V561MCAS5WPEC
35
×45
0.20
2.11
180
HU475V561MCAS6WPEC
680
35
×50*
0.20
2.48
150
HU475V681MCAS7WPEC
35
×55
0.20
2.45
150
HU475V681MCAS8WPEC
820
35
×55*
0.20
2.80
120
HU475V821MCAS8WPEC
Rated
Voltage
(V. DC)
Capacitance
(
μF)
Case size
φD×L
(mm)
tan
20
℃, 120Hz
Ripple current
(Arms)
105
℃, 120Hz
ESR(typ.)
(m )
20
℃, 100Hz
Product name
500
82
22
×25*
0.20
0.52
1,170
HU2H820MCXS2WPEC
22
×30
0.20
0.53
1,170
HU2H820MCXS3WPEC
25
×25
0.20
0.54
1,170
HU2H820MCYS2WPEC
100
22
×30*
0.20
0.62
960
HU2H101MCXS3WPEC
22
×35
0.20
0.62
960
HU2H101MCXS4WPEC
25
×25*
0.20
0.63
960
HU2H101MCYS2WPEC
25
×30
0.20
0.64
960
HU2H101MCYS3WPEC
120
22
×35*
0.20
0.72
800
HU2H121MCXS4WPEC
22
×40
0.20
0.72
800
HU2H121MCXS5WPEC
25
×30*
0.20
0.71
800
HU2H121MCYS3WPEC
25
×35
0.20
0.74
800
HU2H121MCYS4WPEC
30
×25
0.20
0.75
800
HU2H121MCZS2WPEC
150
22
×40*
0.20
0.82
640
HU2H151MCXS5WPEC
25
×30*
0.20
0.84
640
HU2H151MCYS3WPEC
30
×25*
0.20
0.85
640
HU2H151MCZS2WPEC
30
×30
0.20
0.90
640
HU2H151MCZS3WPEC
35
×25
0.20
0.94
640
HU2H151MCAS2WPEC
180
22
×45*
0.20
0.98
540
HU2H181MCXS6WPEC
25
×35*
0.20
0.98
540
HU2H181MCYS4WPEC
30
×30*
0.20
0.99
540
HU2H181MCZS3WPEC
30
×35
0.20
1.04
540
HU2H181MCZS4WPEC
35
×25*
0.20
1.04
540
HU2H181MCAS2WPEC
220
25
×45*
0.20
1.17
440
HU2H221MCYS6WPEC
25
×50
0.20
1.17
440
HU2H221MCYS7WPEC
30
×30*
0.20
1.09
440
HU2H221MCZS3WPEC
35
×25*
0.20
1.07
440
HU2H221MCAS2WPEC
35
×30
0.20
1.22
440
HU2H221MCAS3WPEC
270
25
×50*
0.20
1.34
360
HU2H271MCYS7WPEC
30
×35*
0.20
1.26
360
HU2H271MCZS4WPEC
35
×30*
0.20
1.37
360
HU2H271MCAS3WPEC
35
×35
0.20
1.44
360
HU2H271MCAS4WPEC
330
30
×45*
0.20
1.58
290
HU2H331MCZS6WPEC
30
×50
0.20
1.63
290
HU2H331MCZS7WPEC
35
×35*
0.20
1.61
290
HU2H331MCAS4WPEC
35
×40
0.20
1.67
290
HU2H331MCAS5WPEC
390
30
×50*
0.20
1.79
250
HU2H391MCZS7WPEC
35
×40*
0.20
1.84
250
HU2H391MCAS5WPEC
35
×45
0.20
1.90
250
HU2H391MCAS6WPEC
470
30
×60*
0.20
2.10
210
HU2H471MCZS9WPEC
35
×45*
0.20
2.12
210
HU2H471MCAS6WPEC
35
×50
0.20
2.18
210
HU2H471MCAS7WPEC
560
35
×50*
0.20
2.07
180
HU2H561MCAS7WPEC
35
×60
0.20
2.53
180
HU2H561MCAS9WPEC
680
35
×60*
0.20
2.40
150
HU2H681MCAS9WPEC
550
82
30
×25
0.25
0.59
2,920
HU2L820MCZS2WPEC
120
30
×30
0.25
0.77
1,990
HU2L121MCZS3WPEC
35
×25
0.25
0.80
1,990
HU2L121MCAS2WPEC
150
30
×35
0.25
0.91
1,600
HU2L151MCZS4WPEC
35
×30
0.25
0.96
1,600
HU2L151MCAS3WPEC
180
30
×40
0.25
1.05
1,330
HU2L181MCZS5WPEC
35
×35
0.25
1.11
1,330
HU2L181MCAS4WPEC
220
30
×50
0.25
1.26
1,090
HU2L221MCZS7WPEC
35
×40
0.25
1.29
1,090
HU2L221MCAS5WPEC
270
35
×45
0.25
1.50
890
HU2L271MCAS6WPEC
330
35
×50
0.25
1.73
730
HU2L331MCAS7WPEC
390
35
×60
0.25
2.00
620
HU2L391MCAS9WPEC



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com