công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HU2W331MCAS2WPEC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AIC tech Inc.

tên linh kiện HU2W331MCAS2WPEC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Useful of 4,000 hours at 105ºC
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AICTECH [AIC tech Inc.]
Trang chủ  https://www.aictech-inc.com/en
Logo AICTECH - AIC tech Inc.

HU2W331MCAS2WPEC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AIC tech Inc.

  HU2W331MCAS2WPEC Datasheet HTML 1Page - AIC tech Inc. HU2W331MCAS2WPEC Datasheet HTML 2Page - AIC tech Inc. HU2W331MCAS2WPEC Datasheet HTML 3Page - AIC tech Inc. HU2W331MCAS2WPEC Datasheet HTML 4Page - AIC tech Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SNAP MOUNT TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Standard Products Table
Rated
Voltage
(V. DC)
Capacitance
(
μF)
Case size
φD×L
(mm)
tan
20
℃, 120Hz
Ripple current
(Arms)
105
℃, 120Hz
ESR(typ.)
(m )
20
℃, 100Hz
Product name
420
120
22
×25
0.20
0.77
850
HU420V121MCXS2WPEC
150
22
×25*
0.20
0.87
680
HU420V151MCXS2WPEC
22
×30
0.20
0.92
680
HU420V151MCXS3WPEC
25
×25
0.20
0.90
680
HU420V151MCYS2WPEC
180
22
×30*
0.20
1.01
570
HU420V181MCXS3WPEC
22
×35
0.20
1.05
570
HU420V181MCXS4WPEC
25
×25*
0.20
0.99
570
HU420V181MCYS2WPEC
220
22
×35*
0.20
1.17
470
HU420V221MCXS4WPEC
22
×40
0.20
1.22
470
HU420V221MCXS5WPEC
25
×30*
0.20
1.16
470
HU420V221MCYS3WPEC
30
×25
0.20
1.15
470
HU420V221MCZS2WPEC
270
22
×40*
0.20
1.35
380
HU420V271MCXS5WPEC
22
×45
0.20
1.40
380
HU420V271MCXS6WPEC
25
×30*
0.20
1.25
380
HU420V271MCYS3WPEC
25
×35*
0.20
1.35
380
HU420V271MCYS4WPEC
30
×25*
0.20
1.28
380
HU420V271MCZS2WPEC
330
22
×45*
0.20
1.54
310
HU420V331MCXS6WPEC
25
×35*
0.20
1.45
310
HU420V331MCYS4WPEC
30
×30*
0.20
1.49
310
HU420V331MCZS3WPEC
390
25
×40*
0.20
1.64
270
HU420V391MCYS5WPEC
30
×30*
0.20
1.62
270
HU420V391MCZS3WPEC
30
×35
0.20
1.70
270
HU420V391MCZS4WPEC
35
×25*
0.20
1.59
270
HU420V391MCAS2WPEC
35
×30
0.20
1.67
270
HU420V391MCAS3WPEC
470
25
×50*
0.20
1.98
220
HU420V471MCYS7WPEC
30
×35*
0.20
1.86
220
HU420V471MCZS4WPEC
30
×40
0.20
1.94
220
HU420V471MCZS5WPEC
35
×30*
0.20
1.84
220
HU420V471MCAS3WPEC
35
×35
0.20
1.92
220
HU420V471MCAS4WPEC
560
25
×55*
0.20
2.16
190
HU420V561MCYS8WPEC
30
×40*
0.20
2.11
190
HU420V561MCZS5WPEC
35
×35*
0.20
2.09
190
HU420V561MCAS4WPEC
35
×40
0.20
2.18
190
HU420V561MCAS5WPEC
680
30
×50*
0.20
2.48
150
HU420V681MCZS7WPEC
35
×40*
0.20
2.40
150
HU420V681MCAS5WPEC
35
×45
0.20
2.48
150
HU420V681MCAS6WPEC
820
30
×55*
0.20
2.81
130
HU420V821MCZS8WPEC
35
×45*
0.20
2.72
130
HU420V821MCAS6WPEC
35
×50
0.20
2.80
130
HU420V821MCAS7WPEC
1,000
35
×55*
0.20
3.18
110
HU420V102MCAS8WPEC
35
×60
0.20
3.25
110
HU420V102MCAS9WPEC
40
×56
0.20
3.30
110
HU420V102MSBS8WPEC
1,200
35
×100
0.20
3.51
90
HU420V122MSAS17WPEC
40
×76
0.20
3.57
90
HU420V122MSBS12WPEC
1,500
40
×101
0.20
4.07
70
HU420V152MSBS17WPEC
Rated
Voltage
(V. DC)
Capacitance
(
μF)
Case size
φD×L
(mm)
tan
20
℃, 120Hz
Ripple current
(Arms)
105
℃, 120Hz
ESR(typ.)
(m )
20
℃, 100Hz
Product name
450
120
22
×25*
0.20
0.77
850
HU2W121MCXS2WPEC
150
22
×30*
0.20
0.92
680
HU2W151MCXS3WPEC
25
×25
0.20
0.90
680
HU2W151MCYS2WPEC
180
22
×30*
0.20
1.01
570
HU2W181MCXS3WPEC
22
×35
0.20
1.05
570
HU2W181MCXS4WPEC
25
×25*
0.20
0.99
570
HU2W181MCYS2WPEC
25
×30
0.20
1.05
570
HU2W181MCYS3WPEC
220
22
×35*
0.20
1.17
470
HU2W221MCXS4WPEC
25
×30*
0.20
1.16
470
HU2W221MCYS3WPEC
25
×35
0.20
1.21
470
HU2W221MCYS4WPEC
30
×25
0.20
1.15
470
HU2W221MCZS2WPEC
270
22
×40*
0.20
1.31
380
HU2W271MCXS5WPEC
25
×35*
0.20
1.35
380
HU2W271MCYS4WPEC
25
×40
0.20
1.40
380
HU2W271MCYS5WPEC
30
×25*
0.20
1.28
380
HU2W271MCZS2WPEC
30
×30
0.20
1.35
380
HU2W271MCZS3WPEC
35
×25
0.20
1.32
380
HU2W271MCAS2WPEC
330
22
×50*
0.20
1.59
310
HU2W331MCXS7WPEC
25
×40*
0.20
1.55
310
HU2W331MCYS5WPEC
25
×45
0.20
1.61
310
HU2W331MCYS6WPEC
30
×30*
0.20
1.49
310
HU2W331MCZS3WPEC
35
×25*
0.20
1.46
310
HU2W331MCAS2WPEC
390
25
×45*
0.20
1.74
270
HU2W391MCYS6WPEC
25
×50*
0.20
1.80
270
HU2W391MCYS7WPEC
30
×35*
0.20
1.70
270
HU2W391MCZS4WPEC
35
×30
0.20
1.67
270
HU2W391MCAS3WPEC
470
25
×50*
0.20
1.92
220
HU2W471MCYS7WPEC
30
×40*
0.20
1.94
220
HU2W471MCZS5WPEC
35
×30*
0.20
1.84
220
HU2W471MCAS3WPEC
35
×35
0.20
1.92
220
HU2W471MCAS4WPEC
560
25
×60*
0.20
2.27
190
HU2W561MCYS9WPEC
30
×45*
0.20
2.19
190
HU2W561MCZS6WPEC
30
×50
0.20
2.25
190
HU2W561MCZS7WPEC
35
×35*
0.20
2.09
190
HU2W561MCAS4WPEC
35
×40
0.20
2.18
190
HU2W561MCAS5WPEC
680
30
×50*
0.20
2.48
150
HU2W681MCZS7WPEC
35
×40*
0.20
2.40
150
HU2W681MCAS5WPEC
35
×45
0.20
2.48
150
HU2W681MCAS6WPEC
820
30
×60*
0.20
2.87
130
HU2W821MCZS9WPEC
35
×45*
0.20
2.64
130
HU2W821MCAS6WPEC
35
×50*
0.20
2.80
130
HU2W821MCAS7WPEC
1,000
35
×55*
0.20
3.18
110
HU2W102MCAS8WPEC
1,200
35
×100
0.20
3.51
90
HU2W122MSAS17WPEC
40
×76
0.20
3.57
90
HU2W122MSBS12WPEC
1,500
40
×101
0.20
4.07
70
HU2W152MSBS17WPEC
Life time graph
 Useful life depending on ambient temperature Ta
and ripple current operating conditions
Ⅰversus
rated ripple current at 105
℃,120Hz
1,000
10,000
100,000
1,000,000
0
0.5
1
1.5
2
3
2.5
Ripple Current of Diminishing Ratio
(Ⅰ/Ⅰr, 105℃)
Ta=105
℃
Ta=85
℃
Ta=70
℃
Ta=60
℃
Series
HU



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com