công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL73148SEHF/PROTO bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL73148SEHF/PROTO
Giải thích chi tiết về linh kiện  Radiation Hardened 8-Channel 14-Bit 900/480ksps SAR ADC
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL73148SEHF/PROTO bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 59 page
background image
R34DS0023EU0103 Rev.1.03
Page 27
Feb 23, 2023
ISL73148SEH Datasheet
Figure 45. +Full-Scale Error vs Channel
Figure 46. +Full-Scale Error vs Temperature
Figure 47. -Full-Scale Error vs AVCC
Figure 48. -Full-Scale Error vs Channel
Figure 49. -Full-Scale Error vs Temperature
Figure 50. COM Output Voltage vs Temperature
Unless otherwise noted, AVCC = 5.0V; DVCC = 2.5V, REF = 2.5V, GND = 0V, COM pin bypassed to ground with 0.1µF ceramic
capacitor, PGA Gain = 2, LPM = 0V, fSAMP = 483.092ksps, FIN = 20.3kHz, AIN = -1dBFS; TA = 25°C. (Cont.)
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01234567
Channel
PGA2
PGABP
-2
-1
0
1
2
3
4
5
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105
125
Temperature (°C)
PGA2
PGABP
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
AVCC (V)
PGA2
PGABP
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
01234567
Channel
PGA2
PGABP
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105
125
Temperature (°C)
PGA2
PGABP
1.24950
1.24975
1.25000
1.25025
1.25050
1.25075
1.25100
-55
-35
-15
5
25
45
65
85
105 125
Temperature (°C)
PGA2
PGABP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com