công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL73148SEHF/PROTO bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL73148SEHF/PROTO
Giải thích chi tiết về linh kiện  Radiation Hardened 8-Channel 14-Bit 900/480ksps SAR ADC
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL73148SEHF/PROTO bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp ISL73148SEHF/PROTO Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 59 page
background image
R34DS0023EU0103 Rev.1.03
Page 21
Feb 23, 2023
ISL73148SEH Datasheet
4.
Typical Performance Curves
4.1
Normal Mode
Unless otherwise noted, AVCC = 5.0V; DVCC = 2.5V, REF = 2.5V, GND = 0V, COM pin bypassed to ground with 0.1µF ceramic
capacitor, PGA Gain = 2, LPM = 0V, fSAMP = 483.092ksps, FIN = 20.3kHz, AIN = -1dBFS; TA = 25°C.
Figure 9. Differential Non-Linearity (DNL)
Figure 10. Integral Non-Linearity (INL)
Figure 11. DNL vs AV
CC
Figure 12. INL vs AVCC
Figure 13. DNL vs PGA Gain
Figure 14. INL vs PGA Gain
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Output Code
-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Output Code
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
AVCC (V)
+DNL
-DNL
-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
AVCC (V)
+INL
-INL
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
23468
12
16
PGA Gain
+DNL
-DNL
-1.00
-0.75
-0.50
-0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
23468
12
16
PGA Gain
+INL
-INL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com